công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMAJ220A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Socay Electornics Co., Ltd.

tên linh kiện SMAJ220A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOCAY [Socay Electornics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.socay.com
Logo SOCAY - Socay Electornics Co., Ltd.

SMAJ220A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Socay Electornics Co., Ltd.

  SMAJ220A Datasheet HTML 1Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMAJ220A Datasheet HTML 2Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMAJ220A Datasheet HTML 3Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMAJ220A Datasheet HTML 4Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMAJ220A Datasheet HTML 5Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMAJ220A Datasheet HTML 6Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMAJ220A Datasheet HTML 7Page - Socay Electornics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
Revision September 25, 2013
6 / 7
@ SOCAY Electronics Co., Ltd. 2013
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to www.socay.com for current information.
SMAJ Series
5.0 To 440 V
400W
SOCAY Electronics Co., Ltd.
www.socay.com
Inches
Millimeters
Dimensions
Min
Max
Min
Max
A
0.049
0.064
1.230
1.630
B
0.162
0.179
4.10
4.550
C
0.099
0.109
2.510
2.760
D
0.077
0.089
1.960
2.260
E
0.030
0.060
0.750
1.510
F
-
0.008
-
0.203
G
0.192
0.206
4.87
5.220
H
0.006
0.012
0.152
0.305
I
0.070
-
1.800
-
J
0.082
-
2.100
-
K
-
0.090
-
2.300
L
0.082
-
2.100
-
S M AJ
× ×× C A
5% VBR VOLTAGE TOLERANCE
BI-DIRECTIONAL
VR VOLTAGE
SERIES
Dimensions
Part Numbering
Part Marking
Socay Logo
Marking Code
Cathode Band
DO-214AC (SMA)
Cathode Band


Số phần tương tự - SMAJ220A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Socay Electornics Co., ...
SMAJ220A SOCAY-SMAJ220A Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Littelfuse
SMAJ220A LITTELFUSE-SMAJ220A Datasheet
174Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes - 400W Surface Mount Transient Voltage Supressors
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMAJ220A LUGUANG-SMAJ220A Datasheet
2Mb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Cystech Electonics Corp...
SMAJ220A CYSTEKEC-SMAJ220A Datasheet
1Mb / 9P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Formosa MS
SMAJ220A FORMOSA-SMAJ220A Datasheet
864Kb / 10P
   SMD Transient Voltage Suppressor
More results

Mô tả tương tự - SMAJ220A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Socay Electornics Co., ...
SMBJ60A SOCAY-SMBJ60A Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ64CA SOCAY-SMBJ64CA Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ75 SOCAY-SMBJ75 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ78A SOCAY-SMBJ78A Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ80 SOCAY-SMBJ80 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ80C SOCAY-SMBJ80C Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ85 SOCAY-SMBJ85 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ90 SOCAY-SMBJ90 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMAJ6.0 SOCAY-SMAJ6.0 Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMAJ6.5CA SOCAY-SMAJ6.5CA Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMAJ7.0 SOCAY-SMAJ7.0 Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com