công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS0008A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TS0008A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD 5.0x7.0 Remote Control SAW OSCILLATOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TS0008A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TS0008A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0008A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0008A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0008A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0008A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0008A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
5
TST DCC
Release document
Tape & Reel:
[NOTE]
1. UNIT : MM.
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE ON DIM. +/-0.1MM.
3. MATERIAL : CONDUCTIVE POLYSTYRENE.
4. COLOR : BLACK.
5. 10 PITCH CUMULATIVE TOLERANCE +/-0.2MM.


Số phần tương tự - TS0008A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TS0005A TAI-SAW-TS0005A Datasheet
375Kb / 7P
   SMD 5.0x7.0 LVPECL SAW OSCILLATOR
TS0007A TAI-SAW-TS0007A Datasheet
276Kb / 6P
   SMD 5.0x7.0 Remote Control SAW OSCILLATOR
More results

Mô tả tương tự - TS0008A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TS0007A TAI-SAW-TS0007A Datasheet
276Kb / 6P
   SMD 5.0x7.0 Remote Control SAW OSCILLATOR
TS0012A TAI-SAW-TS0012A Datasheet
376Kb / 7P
   SMD 5.0x7.0 LVPECL SAW OSCILLATOR
TS0005A TAI-SAW-TS0005A Datasheet
375Kb / 7P
   SMD 5.0x7.0 LVPECL SAW OSCILLATOR
TB0208A TAI-SAW-TB0208A Datasheet
371Kb / 6P
   SAW Filter 243 MHz SMD 5.0x7.0 mm
TB0484A TAI-SAW-TB0484A Datasheet
249Kb / 7P
   SAW Filter 169.2 MHz SMD 5.0X7.0 mm
TB0266A TAI-SAW-TB0266A Datasheet
351Kb / 8P
   SAW Filter 246 MHz SMD 5.0x7.0 mm
TB0217A TAI-SAW-TB0217A Datasheet
246Kb / 5P
   SAW Filter 140 MHz SMD 5.0x7.0 mm
TB0483A TAI-SAW-TB0483A Datasheet
250Kb / 7P
   SAW Filter 165.45 MHz SMD 5.0X7.0 mm
TB0485A TAI-SAW-TB0485A Datasheet
249Kb / 7P
   SAW Filter 173.075 MHz SMD 5.0X7.0 mm
TB0557A TAI-SAW-TB0557A Datasheet
242Kb / 7P
   SAW Filter 135.53 MHz SMD 5.0X7.0 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com