công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC0586A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TC0586A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Resonator 1040MHz
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0586A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0586A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0586A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0586A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0586A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0586A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0586A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 2 -
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Resonator 1040MHz
MODEL NO.: TC0586A
REV. NO.:1
A. FEATURES:
1. 1-Port Resonator.
B. MAXIMUM RATING:
1.Input Power Level: 10 dBm
2.DC voltage: 3 V
3.Operating Temperature: -40
°C to +85°C
4.Storage Temperature: -40
°C to +85°C
C. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Characteristic
Units
Minimum
Typical
Maximum
Center frequency
Fr
MHz
1039.950
1040.000
1040.050
Insertion Loss IL
dB
-
1.6
2.0
Equivalent Elements
Motional capacitance C1
fF
-
1.08
-
Motional inductance L1
μ
H
-
21.64
-
Motional resistance R1
Ohm
-
17.88
-
Parallel capacitance Co
pF
-
2.30
-
Temp.coeff.
ppm/c*2
-
-0.032
-
Turnover To
deg.C
30
45
60
Package size
SMD 3.0X3.0X1.4mm
D.EQUVIRENT CIRCUIT:
One-Port Resonator:
C0
R1 C1
L1
# E
#B
Source Impedance
LoadImpedance
50Ω
50Ω
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering
Electrostatic Sensitive Device (ESD)


Số phần tương tự - TC0586A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0586A GOLLEDGE-TC0586A Datasheet
202Kb / 6P
   SAW Resonator 1040.0MHz
More results

Mô tả tương tự - TC0586A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shoulder Electronics Li...
HDRM_TO39 SHOULDER-HDRM_TO39 Datasheet
146Kb / 5P
   SAW RESONATOR
HDRM_SMD-20 SHOULDER-HDRM_SMD-20 Datasheet
152Kb / 6P
   SAW RESONATOR
logo
Integrated Technology F...
R40731 ITF-R40731 Datasheet
255Kb / 6P
   SAW Resonator
R44761 ITF-R44761 Datasheet
252Kb / 6P
   SAW Resonator
R39001 ITF-R39001 Datasheet
228Kb / 6P
   SAW Resonator
logo
EPCOS
R960 EPCOS-R960 Datasheet
30Kb / 5P
   SAW resonator
logo
Integrated Technology F...
R31101 ITF-R31101 Datasheet
254Kb / 6P
   SAW Resonator
R31451 ITF-R31451 Datasheet
255Kb / 6P
   SAW Resonator
R31801 ITF-R31801 Datasheet
256Kb / 6P
   SAW Resonator
R41751 ITF-R41751 Datasheet
252Kb / 6P
   SAW Resonator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com