công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC0464A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TC0464A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Resonator 1010MHz
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0464A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0464A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0464A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0464A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0464A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0464A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0464A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 3 -
TST DCC
Release document
E.OUTLINE DRAWING:
F.FREQUENCY CHARACTERISTICS:
#E:Input or Output
#B:Output or Input
#A、C、D、F:Ground
Δ:Year Code
□:Data Code(Follow the table provided by planer each year )
2009
2011
2010
2012


Số phần tương tự - TC0464A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0465A TAI-SAW-TC0465A Datasheet
360Kb / 7P
   SAW Resonator 316.2 MHz SMD 5.0X3.5 mm
TC0466A TAI-SAW-TC0466A Datasheet
358Kb / 6P
   SAW Resonator 435.2 MHz SMD 5.0X3.5 mm
More results

Mô tả tương tự - TC0464A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shoulder Electronics Li...
HDRM_TO39 SHOULDER-HDRM_TO39 Datasheet
146Kb / 5P
   SAW RESONATOR
HDRM_SMD-20 SHOULDER-HDRM_SMD-20 Datasheet
152Kb / 6P
   SAW RESONATOR
logo
Integrated Technology F...
R40731 ITF-R40731 Datasheet
255Kb / 6P
   SAW Resonator
R44761 ITF-R44761 Datasheet
252Kb / 6P
   SAW Resonator
R39001 ITF-R39001 Datasheet
228Kb / 6P
   SAW Resonator
logo
EPCOS
R960 EPCOS-R960 Datasheet
30Kb / 5P
   SAW resonator
logo
Integrated Technology F...
R31101 ITF-R31101 Datasheet
254Kb / 6P
   SAW Resonator
R31451 ITF-R31451 Datasheet
255Kb / 6P
   SAW Resonator
R31801 ITF-R31801 Datasheet
256Kb / 6P
   SAW Resonator
R41751 ITF-R41751 Datasheet
252Kb / 6P
   SAW Resonator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com