công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC0228A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TC0228A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Resonator 423.22 MHz
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0228A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0228A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0228A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0228A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0228A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0228A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0228A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0228A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 6 -
TST DCC
Release document
G. PACKING:
1.REEL DIMENSION
(Please refer to FR-75D10 for packing quantity)
2.TAPE DIMENSION


Số phần tương tự - TC0228A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0223A TAI-SAW-TC0223A Datasheet
216Kb / 3P
   SAW Resonator 315.15 MHz F11
TC0224A TAI-SAW-TC0224A Datasheet
291Kb / 4P
   SAW Resonator 669.557 MHz SMD 3.8X3.8 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0224A GOLLEDGE-TC0224A Datasheet
67Kb / 3P
   SAW Resonator 669.5570MHz
More results

Mô tả tương tự - TC0228A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
RO3102 MURATA-RO3102 Datasheet
191Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
RF Monolithics, Inc
RO2102 RFM-RO2102 Datasheet
146Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0149E TAI-SAW-TC0149E Datasheet
744Kb / 4P
   SAW Resonator 423.22 MHz
logo
Murata Manufacturing Co...
RP1298 MURATA-RP1298_15 Datasheet
253Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
RF Monolithics, Inc
RO2102A RFM-RO2102A Datasheet
169Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
Murata Manufacturing Co...
RO3102A MURATA-RO3102A Datasheet
392Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
RF Monolithics, Inc
RO2102A-1 RFM-RO2102A-1 Datasheet
98Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
Murata Manufacturing Co...
RP1298-2 MURATA-RP1298-2 Datasheet
127Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
RP1298-2 MURATA-RP1298-2_15 Datasheet
254Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
RF Monolithics, Inc
RP1298 RFM-RP1298 Datasheet
149Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
Murata Manufacturing Co...
RO3102A-1 MURATA-RO3102A-1 Datasheet
392Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com