công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OPT301M bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation. Click here to check the latest version.
tên linh kiện OPT301M
Giải thích chi tiết về linh kiện  INTEGRATED PHOTODIODE AND AMPLIFIER
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

OPT301M bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button OPT301M Datasheet HTML 3Page - Burr-Brown (TI) OPT301M Datasheet HTML 4Page - Burr-Brown (TI) OPT301M Datasheet HTML 5Page - Burr-Brown (TI) OPT301M Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) OPT301M Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) OPT301M Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) OPT301M Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) OPT301M Datasheet HTML 10Page - Burr-Brown (TI) OPT301M Datasheet HTML 11Page - Burr-Brown (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
10
®
OPT301
FIGURE 9. Single Power Supply Operation.
FIGURE 10. Output Filter to Reduce Noise.
FIGURE 11. Differential Light Measurement.
1M
OPT301
40pF
75
2
83
5
4
1
V
O = IDRF
V
Z
λ
V+
R
F
0.1µF
(pesudo-ground)
+
V
Z
(1)
3.3V
NOTE: (1) Zener diode or other shunt regulator.
5k
1M
OPT301
40pF
75
2
8
3
5
4
1
V
O
V–
λ
V+
R
F1
10nF
Output filter reduces
output noise from
250µV to 195µV.
1M
OPT301
40pF
75
2
83
5
4
1
V
O1 = ID1 RF1
V–
λ
V+
R
F1
1M
OPT301
40pF
75
2
83
5
4
1
V
O2 = ID2 RF2
V–
λ
V+
R
F2
100k
INA106
6
V
O = 10 (VO2 – VO1)
100k
10k
10k
1
5
8
3
2
G = 10
Difference Measurement
3
10
7
V
O = K log
LOG100
V
O1
V
O2
Log of Ratio Measurement
(Absorbance)
14
1
100k
100k
1nF
C
C


Số phần tương tự - OPT301M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
OPT3001 TI-OPT3001 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   Ambient Light Sensor (ALS)
OPT3001 TI1-OPT3001 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   Ambient Light Sensor (ALS)
OPT3001-Q1 TI1-OPT3001-Q1 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   Ambient Light Sensor (ALS)
OPT3001-Q1 TI1-OPT3001-Q1 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   Ambient Light Sensor (ALS)
OPT3001-Q1 TI1-OPT3001-Q1_18 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   Ambient Light Sensor (ALS)
More results

Mô tả tương tự - OPT301M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
OPT201 BURR-BROWN-OPT201 Datasheet
213Kb / 11P
   INTEGRATED PHOTODIODE AND AMPLIFIER
logo
Sipex Corporation
SP8036 SIPEX-SP8036 Datasheet
245Kb / 6P
   APC Amplifier with Integrated Photodiode and Gain Adjust Capability
logo
Burr-Brown (TI)
OPT211 BURR-BROWN-OPT211 Datasheet
116Kb / 9P
   MONOLITHIC PHOTODIODE AND AMPLIFIER
logo
Roithner LaserTechnik G...
IQ800L ROITHNER-IQ800L Datasheet
180Kb / 3P
   Si ??photodiode with integrated transimpedance amplifier
logo
Analog Devices
ADN3000-06 AD-ADN3000-06 Datasheet
68Kb / 2P
   6.144 Gbps Transimpedance Amplifier with Integrated Photodiode
Rev. Sp0
ADN3000-06-50A-P2 AD-ADN3000-06-50A-P2 Datasheet
68Kb / 2P
   6.144 Gbps Transimpedance Amplifier with Integrated Photodiode
Rev. Sp0
logo
Sipex Corporation
SP8034A SIPEX-SP8034A Datasheet
68Kb / 6P
   250 V/us APC Amplifier with Integrated Photodiode and Gain Adjust Capability
logo
Hamamatsu Corporation
S9269 HAMAMATSU-S9269 Datasheet
114Kb / 3P
   Photodiode and preamp integrated with feedback resistance and capacitance
S8745-01 HAMAMATSU-S8745-01 Datasheet
117Kb / 5P
   Photodiode and preamp integrated with feedback resistance and capacitance
logo
Burr-Brown (TI)
OPT101 BURR-BROWN-OPT101_03 Datasheet
388Kb / 15P
   MONOLITHIC PHOTODIODE AND SINGLE-SUPPLY TRANSIMPEDANCE AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com