công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện ES1A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Glass Passivated Super Fast Rectifiers Reverse Voltage 50 to 400V Forward Current 1.0A
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

ES1A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Leshan Radio Company

  ES1A Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company ES1A Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company ES1A Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company ES1A Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company ES1A Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company ES1A Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company ES1A Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company ES1A Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company ES1A Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
标题Titile:
C. 7"卷盘盒 box
单位:mm
A
BC
尺寸
188
±2.0
188
±2.0
138
±2.0
按以上包装方式,产品包装数量:quantity
7"卷盘
D. 卷盘外箱 reel carton
单位:mm
A
BC
尺寸
350
±2.0
340
±2.0
350
±2.0
按以上包装方式,产品包装数量:
每箱数量
80K
80K
48K
36K
1.2 编带规格 tape spec
A. 盖带 Cover tape
单位:mm
A
SMA
SMB
SMC
13.30
±0.10
SMB13"卷盘
SMC13"卷盘
规格
9.30
±0.10
0.068
±0.005
B
Packaging specification of SMD
3 页
16K
每盒数量
SMA 7"卷盘
SMA13"卷盘
文件编号:
WI-258
塑封生产线SMD产品包装规范
文件编号:
WI-258


Số phần tương tự - ES1A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
ES1A SEMTECH_ELEC-ES1A Datasheet
320Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECOVERY RECTIFIER
logo
HY ELECTRONIC CORP.
ES1A HY-ES1A Datasheet
441Kb / 3P
   Surface Mount Super Fast Glass Passivated Rectifiters
logo
Pan Jit International I...
ES1A PANJIT-ES1A Datasheet
63Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
Sangdest Microelectroni...
ES1A SMC-ES1A Datasheet
185Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER
logo
Weitron Technology
ES1A WEITRON-ES1A Datasheet
346Kb / 3P
   Surface Mount Super Fast Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - ES1A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
FFM101 LRC-FFM101_14 Datasheet
71Kb / 4P
   Surface Mount Glass Passivated Super Fast Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
EFMAF101 LRC-EFMAF101 Datasheet
242Kb / 9P
   Surface Mount Glass Passivated Super Fast Rectifiers Reverse Voltage 50 to 600V Forward Current 1.0A
EFMAF108 LRC-EFMAF108 Datasheet
242Kb / 9P
   Surface Mount Glass Passivated Super Fast Rectifiers Reverse Voltage 50 to 600V Forward Current 1.0A
EFM101 LRC-EFM101_14 Datasheet
196Kb / 9P
   Surface Mount Glass Passivated Super Fast Rectifiers Reverse Voltage 50 to 600V Forward Current 1.0A
SF11G LRC-SF11G Datasheet
241Kb / 7P
   Glass Passivated Junction Super Fast Rectifiers Reverse Voltage 50 to 600V Forward Current 1.0A
SODF107-SH LRC-SODF107-SH Datasheet
319Kb / 11P
   Surface Mount Glass Passivated Junction Fast Recovery Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
SOD4007T-SH LRC-SOD4007T-SH Datasheet
310Kb / 11P
   Surface Mount Glass Passivated Junction Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
SOD4001T-SH LRC-SOD4001T-SH Datasheet
310Kb / 11P
   Surface Mount Glass Passivated Junction Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
FFMAF107 LRC-FFMAF107 Datasheet
248Kb / 9P
   Surface Mount Glass Passivated Junction Fast Recovery Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
SODSF11-SH LRC-SODSF11-SH Datasheet
315Kb / 11P
   Surface Mount Glass Passivated Junction Fast Recovery Rectifiers Reverse Voltage 50 to 600V Forward Current 1.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com