công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD1512 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - LDT Co., Ltd

tên linh kiện LD1512
Giải thích chi tiết về linh kiện  12 Channel Output LED Driver
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LDT [LDT Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.ldt.co.kr/
Logo LDT - LDT Co., Ltd

LD1512 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - LDT Co., Ltd

Back Button LD1512 Datasheet HTML 4Page - LDT Co., Ltd LD1512 Datasheet HTML 5Page - LDT Co., Ltd LD1512 Datasheet HTML 6Page - LDT Co., Ltd LD1512 Datasheet HTML 7Page - LDT Co., Ltd LD1512 Datasheet HTML 8Page - LDT Co., Ltd LD1512 Datasheet HTML 9Page - LDT Co., Ltd LD1512 Datasheet HTML 10Page - LDT Co., Ltd LD1512 Datasheet HTML 11Page - LDT Co., Ltd LD1512 Datasheet HTML 12Page - LDT Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 39 page
background image
Ver0.7
8
LD1512
12 Channel Output LED Driver with 8/12/16 bit PWM Controller
SWITCHING CHARACTERISTICS (Ta = 25OC unless otherwise noted)
AC CHARACTERISTIC TEST CIRCUIT
Signal
Generator
VDD
GND
VDD_R
IDD
LD1512
ROUT*
GOUT*
BOUT*
REXT*
GND
Iref
CLKI
DI
VL
RL
CL
*) REXT = RREX,GREX,BREX, ROUT = ROUT1~4, GOUT=GOUT1~4, BOUT= BOUT1~4
OSC
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITION
UNIT
Propagation
Delay Time
(“L” to “H”)
tPLH
ns
MAX.
30
TYP.
20
MIN.
-
VDD = 5.0V
VIH = VDD
VIL = GND
fCK = 10MHz
REXT = 3.2㏀
IOUT = 30㎃
CL = 10.0pF
RL = 100
VL = 4.5V
CLKI-DO
Propagation
Delay Time
(“H” to “L”)
tPHL
ns
30
20
-
CLKI-DO
Maximum CLKI Frequency
fCKMAX (*1)
MHz
20
8
-
Data Setup Time
tsetup
ns
-
- 10 *1)
Data Hold Time
t
hold
-
-
40
-
-
200
-
-
200
DI Width
ns
twsh
Maximum Clock Rise Time
tr
10
-
-
ns
Maximum Clock Fall Time
tf
10
-
-
Minimum Output Rise Time
tor
50
-
ns
Minimum Output Fall Time
tof
50
-
*1 : DI should be set at the rising of CLKI .
*2 : N= 1000ea
Pulse Width
t
WH0 / tWL0
ns
-
-
25
CLKI
t
WH1
ns
-
-
25
Clock Delay
t
CKD
ns
-
13
-
CLKO
Clock Width
t
W
ns
-
25
-
CLKO
Clock Cycle
t
CY
ns
2000
-
100
CLKO
MOD
twsl
twss
-
-
10,000 (*2)
DGND


Số phần tương tự - LD1512

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LDT Co., Ltd
LD1510 LDT-LD1510 Datasheet
389Kb / 25P
   3Channel Output LED Driver with 12 bit PWM Controller
LD1510SP LDT-LD1510SP Datasheet
389Kb / 25P
   3Channel Output LED Driver with 12 bit PWM Controller
LD1510SS LDT-LD1510SS Datasheet
389Kb / 25P
   3Channel Output LED Driver with 12 bit PWM Controller
More results

Mô tả tương tự - LD1512

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TLC5930 TI-TLC5930 Datasheet
779Kb / 39P
[Old version datasheet]   12-CHANNEL LED DRIVER
TLC5930PWPR TI1-TLC5930PWPR Datasheet
804Kb / 40P
[Old version datasheet]   12-CHANNEL LED DRIVER
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
FM6120 FUMAN-FM6120 Datasheet
704Kb / 14P
   12-channel dual-buffer constant current output LED driver chip
logo
LDT Co., Ltd
LD1071 LDT-LD1071 Datasheet
554Kb / 36P
   16 Channel Output LED Driver
LD1048 LDT-LD1048 Datasheet
200Kb / 27P
   48 Channel Output LED DRIVER
logo
Linear Dimensions Semic...
LND8925 LINEAR_DIMENSIONS-LND8925 Datasheet
118Kb / 1P
   60 V Led Driver, 12 Channel, 40mA
logo
Texas Instruments
TLC6C5912 TI1-TLC6C5912 Datasheet
938Kb / 23P
[Old version datasheet]   TLC6C5912 12-Channel Shift-Register LED Driver
logo
Rohm
BD18377EFV-M ROHM-BD18377EFV-M Datasheet
888Kb / 32P
   12 Channel Constant Current LED Driver IC
logo
Analog Devices
AD8386 AD-AD8386 Datasheet
380Kb / 20P
   10-Bit, 12-Channel Output Decimating LCD Driver
REV. 0
logo
LDT Co., Ltd
LD1510 LDT-LD1510 Datasheet
389Kb / 25P
   3Channel Output LED Driver with 12 bit PWM Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com