công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC908E bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation. Click here to check the latest version.
tên linh kiện DAC908E
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

DAC908E bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button DAC908E Datasheet HTML 2Page - Burr-Brown (TI) DAC908E Datasheet HTML 3Page - Burr-Brown (TI) DAC908E Datasheet HTML 4Page - Burr-Brown (TI) DAC908E Datasheet HTML 5Page - Burr-Brown (TI) DAC908E Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) DAC908E Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) DAC908E Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) DAC908E Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) DAC908E Datasheet HTML 10Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
®
DAC908
6
TYPICAL PERFORMANCE CURVES VD = VA = +5V
At TA = +25°C, differential transformer coupled output, 50Ω doubly terminated, and SFDR up to Nyquist, unless otherwise noted.
SFDR vs f
OUT AT 25MSPS
Frequency (MHz)
85
80
75
70
65
60
55
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
0
0dBFS
–6dBFS
SFDR vs f
OUT AT 50MSPS
Frequency (MHz)
85
80
75
70
65
60
55
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
0
–6dBFS
0dBFS
SFDR vs f
OUT AT 100MSPS
Frequency (MHz)
85
80
75
70
65
60
55
50
45
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
0
0dBFS
–6dBFS
SFDR vs f
OUT AT 125MSPS
Frequency (MHz)
85
80
75
70
65
60
55
50
45
10.0
20.0
30.0
50.0
40.0
60.0
0
0dBFS
–6dBFS
SFDR vs f
OUT AT 165MSPS
Frequency (MHz)
80
75
70
65
60
55
50
45
40
20.0
10.0
30.0
40.0
50.0
70.0
60.0
80.0
0
–6dBFS
0dBFS
SFDR vs I
OUTFS and fOUT AT 100MSPS
I
OUTFS (mA)
80
75
70
65
60
55
50
45
40
510
20
2
X
X
X
X
2.1MHz
5.04MHz
20.2MHz
10.1MHz
40.4MHz


Số phần tương tự - DAC908E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DAC908E TI1-DAC908E Datasheet
789Kb / 23P
[Old version datasheet]   8-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC908E/2K5 TI1-DAC908E/2K5 Datasheet
789Kb / 23P
[Old version datasheet]   8-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC908E/2K5G4 TI1-DAC908E/2K5G4 Datasheet
789Kb / 23P
[Old version datasheet]   8-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC908EG4 TI1-DAC908EG4 Datasheet
789Kb / 23P
[Old version datasheet]   8-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - DAC908E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DAC908 TI1-DAC908 Datasheet
789Kb / 23P
[Old version datasheet]   8-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
DAC902 BURR-BROWN-DAC902 Datasheet
216Kb / 16P
   12-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC904 BURR-BROWN-DAC904 Datasheet
192Kb / 16P
   14-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Texas Instruments
DAC900 TI1-DAC900 Datasheet
798Kb / 24P
[Old version datasheet]   10-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC904 TI1-DAC904 Datasheet
789Kb / 23P
[Old version datasheet]   14-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
DAC900 BURR-BROWN-DAC900 Datasheet
192Kb / 16P
   10-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Texas Instruments
DAC902 TI1-DAC902 Datasheet
802Kb / 24P
[Old version datasheet]   12-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
TL5602 TI1-TL5602_08 Datasheet
106Kb / 6P
[Old version datasheet]   8-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
TLC5502-5M TI1-TLC5502-5M Datasheet
92Kb / 11P
[Old version datasheet]   8-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Toshiba Semiconductor
TC5093AP TOSHIBA-TC5093AP Datasheet
154Kb / 6P
   8 BIT ANALOG TO DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com