công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS831E bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation. Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS831E
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit, 80MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

ADS831E bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button ADS831E Datasheet HTML 2Page - Burr-Brown (TI) ADS831E Datasheet HTML 3Page - Burr-Brown (TI) ADS831E Datasheet HTML 4Page - Burr-Brown (TI) ADS831E Datasheet HTML 5Page - Burr-Brown (TI) ADS831E Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) ADS831E Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) ADS831E Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) ADS831E Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) ADS831E Datasheet HTML 10Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
®
ADS831
6
TYPICAL PERFORMANCE CURVES (CONT)
At TA = full specified temperature range, single-ended input range = 1.5V to 3.5V, sampling rate = 80MHz, and external reference, unless otherwise noted.
INTEGRAL LINEARITY ERROR
Output Code
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
0
64
128
192
256
f
IN = 1MHz
DYNAMIC PERFORMANCE vs INPUT FREQUENCY
Input Frequency (MHz)
80
70
60
50
40
0.1
1
10
100
SFDR
SNR
POWER DISSIPATION vs TEMPERATURE
Temperature (°C)
350
330
310
290
270
250
–50
–25
0
25
50
100
75
External Reference
VDRV = +5V
Internal Reference
Output Code
1.0
0.5
0.25
0
–0.25
–0.5
–1.0
0
64
128
192
256
f
IN = 20MHz
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
800k
600k
400k
200k
0
OUTPUT NOISE HISTOGRAM (DC Input)
N–2
N–1
N
N+1
N+2
Output Code


Số phần tương tự - ADS831E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS831E TI1-ADS831E Datasheet
559Kb / 15P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS831E/2K5 TI1-ADS831E/2K5 Datasheet
559Kb / 15P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS831E/2K5G4 TI1-ADS831E/2K5G4 Datasheet
559Kb / 15P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS831EG4 TI1-ADS831EG4 Datasheet
559Kb / 15P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS831E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS809 BURR-BROWN-ADS809 Datasheet
437Kb / 18P
   12-Bit, 80MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS930 BURR-BROWN-ADS930 Datasheet
191Kb / 11P
   8-Bit, 30MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS931 BURR-BROWN-ADS931 Datasheet
210Kb / 12P
   8-Bit, 30MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS930 TI1-ADS930_14 Datasheet
417Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit, 30MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS931 TI-ADS931 Datasheet
442Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit, 33MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS930 TI-ADS930_V01 Datasheet
314Kb / 14P
[Old version datasheet]   8-Bit, 30MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS830 BURR-BROWN-ADS830 Datasheet
177Kb / 11P
   8-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS830 TI1-ADS830_14 Datasheet
556Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS931 TI1-ADS931_14 Datasheet
437Kb / 17P
[Old version datasheet]   8-Bit, 33MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7830IPWRG4 TI1-ADS7830IPWRG4 Datasheet
929Kb / 26P
[Old version datasheet]   8-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com