công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS826E bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS826E
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ADS826E bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button ADS826E Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS826E Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS826E Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS826E Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS826E Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS826E Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS826E Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS826E Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS826E Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
ADS823, ADS826
SBAS070B
6
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (Cont.)
At TA = full specified temperature range, VS = +5V single-ended input range = 1.5V to 3.5V, sampling rate = 60MHz, external reference, unless otherwise noted.
UNDERSAMPLING
(Differential Input, 2Vp-p)
Frequency (MHz)
0
–20
–40
–60
–80
–100
0
7
14
21
28
f
IN = 41MHz
f
S = 56MHz
SNR = 59.8dBFS
SFDR = 78dBFS
2-TONE INTERMODULATION DISTORTION
Frequency (MHz)
0
–20
–40
–60
–80
–100
0
7.50
15
22.50
30
f
1 = 9.5MHz at –7dBFS
f
2 = 9.9MHz at –7dBFS
IMD(3) = –64.4dBc
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
Output Code
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
0
256
512
768
1024
f
IN = 10MHz
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
Output Code
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
0
256
512
768
1024
f
IN = 20MHz
INTEGRAL LINEARITY ERROR
Output Code
2.0
1.0
0
–1.0
–2.0
0
256
512
768
1024
f
IN = 1MHz
SWEPT POWER SFDR
Input Amplitude (dBFS)
100
80
60
40
20
0
–60
–50
–40
–30
–10
–20
0
dBc
dBFS
f
IN = 10MHz


Số phần tương tự - ADS826E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS826E TI1-ADS826E Datasheet
876Kb / 20P
[Old version datasheet]   10-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS826E1K TI1-ADS826E1K Datasheet
876Kb / 20P
[Old version datasheet]   10-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS826E1KG4 TI1-ADS826E1KG4 Datasheet
876Kb / 20P
[Old version datasheet]   10-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS826EG4 TI1-ADS826EG4 Datasheet
876Kb / 20P
[Old version datasheet]   10-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS826E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS823 TI1-ADS823_14 Datasheet
876Kb / 20P
[Old version datasheet]   10-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS830 TI1-ADS830_14 Datasheet
556Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS830 BURR-BROWN-ADS830 Datasheet
177Kb / 11P
   8-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS902 BURR-BROWN-ADS902 Datasheet
149Kb / 11P
   10-Bit, 30MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS820 BURR-BROWN-ADS820 Datasheet
295Kb / 14P
   10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS824 BURR-BROWN-ADS824 Datasheet
185Kb / 12P
   10-Bit, 70MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS821 BURR-BROWN-ADS821 Datasheet
312Kb / 18P
   10-Bit, 40MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS828 BURR-BROWN-ADS828 Datasheet
172Kb / 12P
   10-Bit, 75MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS820 TI1-ADS820 Datasheet
418Kb / 21P
[Old version datasheet]   10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
THS10064 TI-THS10064 Datasheet
543Kb / 41P
[Old version datasheet]   10-BIT 6 MSPS, SIMULTANEOUS SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com