công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS822 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation. Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS822
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-Bit, 40MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

ADS822 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button ADS822 Datasheet HTML 3Page - Burr-Brown (TI) ADS822 Datasheet HTML 4Page - Burr-Brown (TI) ADS822 Datasheet HTML 5Page - Burr-Brown (TI) ADS822 Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) ADS822 Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) ADS822 Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) ADS822 Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) ADS822 Datasheet HTML 10Page - Burr-Brown (TI) ADS822 Datasheet HTML 11Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
7
®
ADS822, ADS825
TYPICAL PERFORMANCE CURVES (Cont.)
At TA = full specified temperature range, VS = +5V, single-ended input range = 1.5V to 3.5V, and sampling rate = 40MHz, external reference, unless otherwise noted.
75
70
65
60
55
DYNAMIC PERFORMANCE vs TEMPERATURE
–50
–25
0
25
50
75
100
Temperature (°C)
SFDR (f
IN = 10MHz)
SNR (f
IN = 10MHz)
SNR (f
IN = 20MHz)
SFDR (f
IN = 20MHz)
60
59
58
57
SIGNAL-TO-(NOISE + DISTORTION)
vs TEMPERATURE
–50
–25
0
25
50
75
100
Temperature (°C)
f
IN = 1MHz
f
IN = 20MHz
f
IN = 10MHz
.60
.50
.40
.30
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs TEMPERATURE
–50
–25
0
25
50
75
100
Temperature (°C)
f
IN = 10MHz
f
IN = 20MHz
800k
600k
400k
200k
0
OUTPUT NOISE (DC Input)
N-2
N-1
N
N+1
N+2
Code
DYNAMIC PERFORMANCE vs INPUT FREQUENCY
Frequency (MHz)
75
70
65
60
55
50
0.1
1
10
100
SNR
SFDR
POWER DISSIPATION vs TEMPERATURE
Temperature (°C)
205
200
195
190
–50
0
25
–25
50
75
100


Số phần tương tự - ADS822

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS822 TI1-ADS822 Datasheet
881Kb / 19P
[Old version datasheet]   10-Bit, 40MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS
ADS822 TI1-ADS822 Datasheet
882Kb / 18P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS
ADS822E TI1-ADS822E Datasheet
882Kb / 18P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS
ADS822E/1K TI1-ADS822E/1K Datasheet
882Kb / 18P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS
ADS822E/1KG4 TI1-ADS822E/1KG4 Datasheet
882Kb / 18P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS
More results

Mô tả tương tự - ADS822

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS822 TI1-ADS822 Datasheet
881Kb / 19P
[Old version datasheet]   10-Bit, 40MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS
logo
Burr-Brown (TI)
ADS821 BURR-BROWN-ADS821 Datasheet
312Kb / 18P
   10-Bit, 40MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5421 BURR-BROWN-ADS5421 Datasheet
395Kb / 21P
   14-Bit, 40MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS800 TI1-ADS800 Datasheet
958Kb / 23P
[Old version datasheet]   12-Bit, 40MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS800 BURR-BROWN-ADS800 Datasheet
368Kb / 17P
   12-Bit, 40MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS5421 TI1-ADS5421_14 Datasheet
996Kb / 26P
[Old version datasheet]   14-Bit, 40MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
TLC5615C TI-TLC5615C Datasheet
244Kb / 18P
[Old version datasheet]   10-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS
TLC5615C TI-TLC5615C_15 Datasheet
702Kb / 23P
[Old version datasheet]   10-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS
TLC5615C TI-TLC5615C_07 Datasheet
467Kb / 21P
[Old version datasheet]   10-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS
ADS8353 TI1-ADS8353 Datasheet
2Mb / 71P
[Old version datasheet]   Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com