công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS805U bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation.
tên linh kiện ADS805U
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

ADS805U bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button ADS805U Datasheet HTML 3Page - Burr-Brown (TI) ADS805U Datasheet HTML 4Page - Burr-Brown (TI) ADS805U Datasheet HTML 5Page - Burr-Brown (TI) ADS805U Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) ADS805U Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) ADS805U Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) ADS805U Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) ADS805U Datasheet HTML 10Page - Burr-Brown (TI) ADS805U Datasheet HTML 11Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
7
®
ADS805
0
–20
–40
–60
–80
–100
–120
UNDERSAMPLING (Differential Input, 2Vp-p)
0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
Frequency (MHz)
f
S = 20MHz
f
IN = 41MHz
SNR = 63.2dBFS
SFDR = 76.3dBFS
TYPICAL PERFORMANCE CURVES (CONT)
At TA = full specified temperature range, VS = +5V, specified single-ended input range = 1.5V to 3.5V, sampling rate = 20MHz, unless otherwise specified.
800k
600k
400k
200k
0
OUTPUT NOISE HISTOGRAM (DC INPUT)
N-2
N-1
N
N+1
N+2
Code
800k
600k
400k
200k
0
OUTPUT NOISE HISTOGRAM
(DC Input, V
IN = 5Vp-p Range)
N-2
N-1
N
N+1
N+2
Code


Số phần tương tự - ADS805U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS805U TI1-ADS805U Datasheet
866Kb / 20P
[Old version datasheet]   12-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS805U TI1-ADS805U Datasheet
868Kb / 19P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS805U/1K TI1-ADS805U/1K Datasheet
868Kb / 19P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS805U1K TI1-ADS805U1K Datasheet
866Kb / 20P
[Old version datasheet]   12-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS805U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS805 TI1-ADS805 Datasheet
866Kb / 20P
[Old version datasheet]   12-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS820 TI1-ADS820 Datasheet
418Kb / 21P
[Old version datasheet]   10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS820 BURR-BROWN-ADS820 Datasheet
295Kb / 14P
   10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ISO808 BURR-BROWN-ISO808 Datasheet
171Kb / 7P
   Isolated 12-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS803 BURR-BROWN-ADS803 Datasheet
255Kb / 12P
   12-Bit, 5MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ISO806 BURR-BROWN-ISO806 Datasheet
147Kb / 12P
   Isolated 12-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS803 TI1-ADS803_14 Datasheet
799Kb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit, 5MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS800 TI1-ADS800 Datasheet
958Kb / 23P
[Old version datasheet]   12-Bit, 40MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS801 BURR-BROWN-ADS801 Datasheet
279Kb / 13P
   12-Bit, 25MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS804 TI1-ADS804_14 Datasheet
809Kb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit, 10MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com