công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADS804U bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Burr-Brown (TI) |
|
|
ADS804U bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Burr-Brown (TI) |
4 / 12 page 4 ® ADS804 6 Clock Cycles Data Invalid t D t L t H t CONV N–6 N–5 N–4 N–3 N–2 N-1 N N+1 Data Out Clock Analog In N t 2 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 t 1 PIN DESIGNATOR DESCRIPTION 1 OVR Over Range Indicator (See Application Section) 2 B1 Data Bit 1(D11) (MSB) 3 B2 Data Bit 2 (D10) 4 B3 Data Bit 3 (D9) 5 B4 Data Bit 4 (D8) 6 B5 Data Bit 5 (D7) 7 B6 Data Bit 6 (D6) 8 B7 Data Bit 7 (D5) 9 B8 Data Bit 8 (D4) 10 B9 Data Bit 9 (D3) 11 B10 Data Bit 10 (D2) 12 B11 Data Bit 11 (D1) 13 B12 Data Bit 12 (D0) (LSB) 14 CLK Convert Clock Input 15 OE Output Enable. H = High Impedance State. L = Low or floating, normal operation (Internal pull-down resistor). 16 +VS +5V Supply 17 GND Ground 18 SEL Input Range Select (See Application Section) 19 VREF Reference Voltage Select (I/O) 20 REFB Bottom Reference 21 CM Common-Mode Voltage 22 REFT Top Reference 23 IN Analog Input (–) 24 GND Ground 25 IN Analog Input (+) 26 GND Ground 27 +VS +5V Supply 28 VDRV Output Driver Voltage (See Application Section). PIN CONFIGURATION PIN DESCRIPTIONS Top View SOIC/SSOP TIMING DIAGRAM SYMBOL DESCRIPTION MIN TYP MAX UNITS tCONV Convert Clock Period 100 100 µsns tL Clock Pulse Low 48 49 ns tH Clock Pulse High 48 49 ns tD Aperture Delay 2 ns t1 Data Hold Time, CL = 0pF 3.9 ns t2 New Data Delay Time, CL = 15pF max 12 ns OVR B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 CLK VDRV +V S GND IN GND IN REFT CM REFB V REF SEL GND +V S OE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 ADS804 |
Số phần tương tự - ADS804U |
|
Mô tả tương tự - ADS804U |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |