công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS7832 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation.
tên linh kiện ADS7832
Giải thích chi tiết về linh kiện  Autocalibrating, 4-Channel, 12-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

ADS7832 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button ADS7832 Datasheet HTML 5Page - Burr-Brown (TI) ADS7832 Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) ADS7832 Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) ADS7832 Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) ADS7832 Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) ADS7832 Datasheet HTML 10Page - Burr-Brown (TI) ADS7832 Datasheet HTML 11Page - Burr-Brown (TI) ADS7832 Datasheet HTML 12Page - Burr-Brown (TI) ADS7832 Datasheet HTML 13Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
9
ADS7832
®
t
12
D0 - D7
HBE
SFR
RD
CS
BUSY
Low Byte Data
High Byte Data
t
11
t
12
t
11
t
13
t
14
t
13
t
14
Hi-Z
Hi-Z State
t
8
t
7
t
10
t
9
t
8
t
10
straight binary (with 0V = 000 hex, 5V = FFF hex), and the
data is presented in a right-justified format (with the LSB as
the most right bit in the 16-bit word). Two read operations
are required to transfer the High byte and Low byte, and the
bytes are presented according to the input level on the High
Byte Enable pin (HBE).
FIGURE 4. Read Cycle Timing.
FIGURE 3. Write Cycle Timing (for initiating conversion or calibration).
FIGURE 2. Converter Timing.
The bytes can be read in either order, depending on the status
of the HBE input. If HBE changes while CS and RD are
LOW, the output data will change to correspond to the HBE
input. Figure 4 shows the timing for reading first the Low
byte and then the High byte.
WR
BUSY
CLK
1234567
16
17
18
Multiplexer Settling,
Offset Auto Zeroing
and Sampling Acquisition
Successive
Approximation
Conversion
t
6
t
2
A0, A1
SFR
BUSY
WR or CAL
CS
V
IL
V
IH
t
3
t
5
t
4
t
1


Số phần tương tự - ADS7832

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7830 BURR-BROWN-ADS7830 Datasheet
251Kb / 16P
   8-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with I2C??Interface
logo
Texas Instruments
ADS7830 TI1-ADS7830 Datasheet
930Kb / 27P
[Old version datasheet]   8-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with I2C??Interface
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7830I BURR-BROWN-ADS7830I Datasheet
251Kb / 16P
   8-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with I2C??Interface
ADS7830IPWR BURR-BROWN-ADS7830IPWR Datasheet
251Kb / 16P
   8-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with I2C??Interface
logo
Texas Instruments
ADS7830IPWR TI1-ADS7830IPWR Datasheet
929Kb / 26P
[Old version datasheet]   8-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS7832

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADC7802 BURR-BROWN-ADC7802 Datasheet
102Kb / 13P
   Autocalibrating, 4-Channel, 12-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7803 BURR-BROWN-ADS7803 Datasheet
99Kb / 13P
   Autocalibrating, 4-Channel, 12-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
ams AG
AS1538 AMSCO-AS1538_1 Datasheet
749Kb / 20P
   8/4-Channel, 12-Bit I2C Analog-to-Digital Converter
logo
DATEL, Inc.
5962-8850801XA DATEL-5962-8850801XA Datasheet
157Kb / 1P
   12-Bit Analog to Digital Converter
5962-8952802XA DATEL-5962-8952802XA Datasheet
149Kb / 1P
   12-Bit Digital to Analog Converter
5962-8952802XC DATEL-5962-8952802XC Datasheet
149Kb / 1P
   12-Bit Digital to Analog Converter
5962-8850802XA DATEL-5962-8850802XA Datasheet
157Kb / 1P
   12-Bit Analog to Digital Converter
logo
Rohm
BA9221 ROHM-BA9221 Datasheet
279Kb / 7P
   Digital-to-analog converter, 12 bit
logo
DATEL, Inc.
5962-8952801XA DATEL-5962-8952801XA Datasheet
148Kb / 1P
   12-Bit Digital to Analog Converter
5962-8850801XC DATEL-5962-8850801XC Datasheet
157Kb / 1P
   12-Bit Analog to Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com