công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS7824U bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation. Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS7824U
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Channel, 12-Bit Sampling CMOS A/D Converter
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

ADS7824U bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button ADS7824U Datasheet HTML 2Page - Burr-Brown (TI) ADS7824U Datasheet HTML 3Page - Burr-Brown (TI) ADS7824U Datasheet HTML 4Page - Burr-Brown (TI) ADS7824U Datasheet HTML 5Page - Burr-Brown (TI) ADS7824U Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) ADS7824U Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) ADS7824U Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) ADS7824U Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) ADS7824U Datasheet HTML 10Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
6
®
ADS7824
TYPICAL PERFORMANCE CURVES (CONT)
At TA = +25°C, fS = 40kHz, VS1 = VS2 = +5V, using internal reference, unless otherwise noted.
2.520
2.515
2.510
2.505
2.500
2.495
2.490
2.485
2.480
–50
–25
0
25
50
75
Temperature (°C)
INTERNAL REFERENCE VOLTAGE
vs TEMPERATURE
100
15.7
15.6
15.5
15.4
15.3
15.2
15.1
15.0
14.9
14.8
–50
–25
0
25
50
75
Temperature (°C)
CONVERSION TIME vs TEMPERATURE
100


Số phần tương tự - ADS7824U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS7824U TI1-ADS7824U Datasheet
808Kb / 21P
[Old version datasheet]   4 Channel, 12-Bit Sampling CMOS A/D Converter
ADS7824U/1K TI1-ADS7824U/1K Datasheet
808Kb / 21P
[Old version datasheet]   4 Channel, 12-Bit Sampling CMOS A/D Converter
ADS7824UB TI1-ADS7824UB Datasheet
808Kb / 21P
[Old version datasheet]   4 Channel, 12-Bit Sampling CMOS A/D Converter
ADS7824UBE4 TI1-ADS7824UBE4 Datasheet
808Kb / 21P
[Old version datasheet]   4 Channel, 12-Bit Sampling CMOS A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADS7824U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS7824 TI1-ADS7824_14 Datasheet
813Kb / 22P
[Old version datasheet]   4 Channel, 12-Bit Sampling CMOS A/D Converter
ADS7824 TI1-ADS7824_15 Datasheet
808Kb / 21P
[Old version datasheet]   4 Channel, 12-Bit Sampling CMOS A/D Converter
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7825 BURR-BROWN-ADS7825 Datasheet
342Kb / 16P
   4 Channel, 16-Bit Sampling CMOS A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADS7825 TI1-ADS7825_14 Datasheet
424Kb / 22P
[Old version datasheet]   4 Channel, 16-Bit Sampling CMOS A/D Converter
logo
Sipex Corporation
SP7800A SIPEX-SP7800A Datasheet
171Kb / 13P
   12-Bit 3ms Sampling A/D Converter
logo
Intersil Corporation
HI5800 INTERSIL-HI5800_00 Datasheet
957Kb / 15P
   12-Bit, 3MSPS, Sampling A/D Converter
logo
Sipex Corporation
SP8538 SIPEX-SP8538 Datasheet
305Kb / 12P
   Micropower Sampling 12-Bit A/D Converter
SP8528 SIPEX-SP8528 Datasheet
181Kb / 12P
   Micropower Sampling 12-Bit A/D Converter
logo
Intersil Corporation
HI5800 INTERSIL-HI5800 Datasheet
234Kb / 15P
   12-Bit, 3MSPS, Sampling A/D Converter
logo
Linear Technology
LTC1412 LINER-LTC1412_15 Datasheet
343Kb / 16P
   12-Bit, 3Msps, Sampling A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com