công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS7821 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation.
tên linh kiện ADS7821
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit 10ms Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

ADS7821 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button ADS7821 Datasheet HTML 2Page - Burr-Brown (TI) ADS7821 Datasheet HTML 3Page - Burr-Brown (TI) ADS7821 Datasheet HTML 4Page - Burr-Brown (TI) ADS7821 Datasheet HTML 5Page - Burr-Brown (TI) ADS7821 Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) ADS7821 Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) ADS7821 Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) ADS7821 Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) ADS7821 Datasheet HTML 10Page - Burr-Brown (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
®
8
ADS7821
FIGURE 5. Using CS and BYTE to Control Data Bus.
t
8
BUSY
R/C
MODE
Acquire
Convert
Convert
t
7
t
6
t
3
t
4
t
1
t
2
t
5
DATA BUS
Previous
Data Valid
t
10
Hi-Z
Data Valid
Hi-Z
Previous
Data Valid
Not Valid
t
11
t
9
Acquire
Data Valid
t
13
FIGURE 3. Conversion Timing with Outputs Enabled after Conversion (CS Tied LOW.)
FIGURE 4. Using CS to Control Conversion and Read Timing.
t
9
Hi-Z State
BUSY
R/C
DATA BUS
MODE
Acquire
Data Valid
Hi-Z State
Convert
t
7
t
6
t
3
t
4
t
12
Acquire
t
14
t
12
t
1
t
12
t
12
CS
t
12
t
12
t
14
Hi-Z
High Byte
t
14
Low Byte
Hi-Z
t
9
Hi-Z
Low Byte
High Byte
Hi-Z
Pins 6 - 13
Pins 15 - 22
BYTE
CS
R/C


Số phần tương tự - ADS7821

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS7821 TI1-ADS7821 Datasheet
201Kb / 11P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7821P TI1-ADS7821P Datasheet
201Kb / 11P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7821PB TI1-ADS7821PB Datasheet
201Kb / 11P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7821U TI1-ADS7821U Datasheet
201Kb / 11P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7821U/1K TI1-ADS7821U/1K Datasheet
201Kb / 11P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS7821

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7805 BURR-BROWN-ADS7805 Datasheet
135Kb / 12P
   16-Bit 10ms Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7809 BURR-BROWN-ADS7809 Datasheet
248Kb / 10P
   16-Bit 10ms Serial CMOS Sampling ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7804 BURR-BROWN-ADS7804 Datasheet
182Kb / 10P
   12-Bit 10ms Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7820 BURR-BROWN-ADS7820 Datasheet
280Kb / 10P
   12-Bit 10ms Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7808 BURR-BROWN-ADS7808 Datasheet
251Kb / 10P
   12-Bit 10ms Serial CMOS Sampling ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7811 BURR-BROWN-ADS7811 Datasheet
186Kb / 9P
   16-Bit 250kHz Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7815 BURR-BROWN-ADS7815 Datasheet
140Kb / 8P
   16-Bit 250kHz Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS7811 TI1-ADS7811_15 Datasheet
303Kb / 15P
[Old version datasheet]   16-Bit 250kHz Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7807 BURR-BROWN-ADS7807_08 Datasheet
672Kb / 25P
   Low-Power, 16-Bit, Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8519 TI-ADS8519_08 Datasheet
614Kb / 27P
[Old version datasheet]   16-Bit, 250kSPS, Serial, CMOS, Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com