công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS7819P bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation.
tên linh kiện ADS7819P
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit 800kHz Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

ADS7819P bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button ADS7819P Datasheet HTML 2Page - Burr-Brown (TI) ADS7819P Datasheet HTML 3Page - Burr-Brown (TI) ADS7819P Datasheet HTML 4Page - Burr-Brown (TI) ADS7819P Datasheet HTML 5Page - Burr-Brown (TI) ADS7819P Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) ADS7819P Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) ADS7819P Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) ADS7819P Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) ADS7819P Datasheet HTML 10Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
6
®
ADS7819
CONVERSION TIME (t
7) vs TEMPERATURE
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
–75
–50
–25
0
25
50
75
100
125
150
Temperature (°C)
INTERNAL REFERENCE VOLTAGE vs TEMPERATURE
–75
–50
–25
0
25
50
75
100
125
150
2.520
2.515
2.510
2.505
2.500
2.495
2.490
2.485
2.480
Temperature (°C)
CODE TRANSITION NOISE
Analog Input Voltage – Expected Code Center (LSBs)
0
100
75
50
25
0
1
0.25
0.5
0.75
TYPICAL PERFORMANCE CURVES (CONT)
T = +25
°C, f
S =800kHz, +VDIG = +VANA = +5V, –VANA = –5V, using internal reference and the 50Ω input resistors as shown in Figure 4b, unless otherwise specified.
D.C. PARAMETERS vs. TEMPERATURE
0
4095
3584
3072
2560
2048
1536
1024
512
Decimal Code
0
4095
3584
3072
2560
2048
1536
1024
512
Decimal Code
All Codes INL
All Codes DNL
1
0.5
0
–0.5
–1
1
0.5
0
–0.5
–1
–FS Error
+FS Error
Temperature (
°C)
–50
150
–75
Offset Error
0.2
0.1
0
–0.1
–0.2
0.2
0.1
0
–0.1
–0.2
2
1
0
–1
–2
125
100
75
50
25
0
–25


Số phần tương tự - ADS7819P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS7819P TI1-ADS7819P Datasheet
259Kb / 13P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7819PB TI1-ADS7819PB Datasheet
259Kb / 13P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS7819P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7810 BURR-BROWN-ADS7810 Datasheet
208Kb / 11P
   12-Bit 800kHz Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7831 BURR-BROWN-ADS7831 Datasheet
313Kb / 10P
   12-Bit 600kHz Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7804 BURR-BROWN-ADS7804 Datasheet
182Kb / 10P
   12-Bit 10ms Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7820 BURR-BROWN-ADS7820 Datasheet
280Kb / 10P
   12-Bit 10ms Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7808 BURR-BROWN-ADS7808 Datasheet
251Kb / 10P
   12-Bit 10ms Serial CMOS Sampling ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS8504 BURR-BROWN-ADS8504 Datasheet
379Kb / 19P
   12-BIT 250-KSPS SAMPLING CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS7806 TI1-ADS7806 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   Low-Power 12-Bit Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7808 BURR-BROWN-ADS7808_07 Datasheet
329Kb / 13P
   12-Bit 10us Serial CMOS Sampling ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7806 BURR-BROWN-ADS7806 Datasheet
209Kb / 18P
   Low-Power 12-Bit Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ISO808 BURR-BROWN-ISO808 Datasheet
171Kb / 7P
   Isolated 12-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com