công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AC00SJ bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74AC00SJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input NAND Gate
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74AC00SJ bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button 74AC00SJ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74AC00SJ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74AC00SJ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74AC00SJ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74AC00SJ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74AC00SJ Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74AC00SJ Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74AC00SJ Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor 74AC00SJ Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
©1988 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
74AC00, 74ACT00 Rev. 1.4.1
6
Physical Dimensions
Figure 1. 14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
Package drawings are provided as a service to customers considering Fairchild components. Drawings may change in any manner
without notice. Please note the revision and/or date on the drawing and contact a Fairchild Semiconductor representative to verify or
obtain the most recent revision. Package specifications do not expand the terms of Fairchild’s worldwide terms and conditions,
specifically the warranty therein, which covers Fairchild products.
Always visit Fairchild Semiconductor’s online packaging area for the most recent package drawings:
http://www.fairchildsemi.com/packaging/
LAND PATTERN RECOMMENDATION
NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
A) THIS PACKAGE CONFORMS TO JEDEC
MS-012, VARIATION AB, ISSUE C,
B) ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
C) DIMENSIONS DO NOT INCLUDE MOLD
FLASH OR BURRS.
D) LANDPATTERN STANDARD:
SOIC127P600X145-14M
E) DRAWING CONFORMS TO ASME Y14.5M-1994
F) DRAWING FILE NAME: M14AREV13
PIN ONE
INDICATOR
8
°
0
°
SEATING PLANE
DETAIL A
SCALE: 20:1
GAGE PLANE
0.25
X45
°
1
0.10
C
C
B
C
A
7
M
14
B
A
8
SEE DETAIL A
5.60
0.65
1.70
1.27
8.75
8.50
7.62
6.00
4.00
3.80
(0.33)
1.27
0.51
0.35
1.75 MAX
1.50
1.25
0.25
0.10
0.25
0.19
(1.04)
0.90
0.50
0.36
R0.10
R0.10
0.50
0.25


Số phần tương tự - 74AC00SJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74AC00SJ FAIRCHILD-74AC00SJ Datasheet
104Kb / 7P
   Quad 2-Input NAND Gate
74AC00SJ FAIRCHILD-74AC00SJ Datasheet
307Kb / 10P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
ON Semiconductor
74AC00SJ ONSEMI-74AC00SJ Datasheet
519Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
November-2017, Rev. 2
More results

Mô tả tương tự - 74AC00SJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC4011BP TOSHIBA-TC4011BP Datasheet
191Kb / 5P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
TC74AC00P TOSHIBA-TC74AC00P Datasheet
244Kb / 6P
   QUAD 2 - INPUT NAND GATE
TC74HC00AP TOSHIBA-TC74HC00AP Datasheet
232Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
logo
National Semiconductor ...
54AC00 NSC-54AC00 Datasheet
129Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74F00 PHILIPS-74F00 Datasheet
68Kb / 8P
   Quad 2-input NAND gate
1990 Oct 04
74AHC00 PHILIPS-74AHC00 Datasheet
74Kb / 16P
   Quad 2-input NAND gate
1999 Sep 23
74ABT00 PHILIPS-74ABT00 Datasheet
95Kb / 10P
   Quad 2-input NAND gate
1995 Sep 18
logo
STMicroelectronics
M54HCT00 STMICROELECTRONICS-M54HCT00 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
74ACT00 STMICROELECTRONICS-74ACT00 Datasheet
67Kb / 7P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
April 1997
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT00AF TOSHIBA-TC74HCT00AF_12 Datasheet
202Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74HC00D-Q100 NXP-74HC00D-Q100 Datasheet
229Kb / 15P
   Quad 2-input NAND gate
Rev. 1-12 July 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com