công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AC00SCX bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74AC00SCX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input NAND Gate
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74AC00SCX bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  74AC00SCX Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74AC00SCX Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74AC00SCX Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74AC00SCX Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74AC00SCX Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74AC00SCX Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74AC00SCX Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74AC00SCX Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74AC00SCX Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
©1988 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
74AC00, 74ACT00 Rev. 1.4.1
4
DC Electrical Characteristics for ACT
Notes:
4. All outputs loaded; thresholds on input associated with output under test.
5. Maximum test duration 2.0ms, one output loaded at a time.
Symbol
Parameter
VCC
(V)
Conditions
TA = +25°C
TA = –40°C to +85°C
Units
Typ.
Guaranteed Limits
VIH
Minimum HIGH Level
Input Voltage
4.5
VOUT = 0.1V or
VCC – 0.1V
1.5
2.0
2.0
V
5.5
1.5
2.0
2.0
VIL
Maximum LOW Level
Input Voltage
4.5
VOUT = 0.1V or
VCC – 0.1V
1.5
0.8
0.8
V
5.5
1.5
0.8
0.8
VOH
Minimum HIGH Level
Output Voltage
4.5
IOUT = –50µA
4.49
4.4
4.4
V
5.5
5.49
5.4
5.4
4.5
VIN = VIL or VIH,
IOH = –24mA
3.86
3.76
5.5
VIN = VIL or VIH,
IOH = –24mA
(4)
4.86
4.76
VOL
Maximum LOW Level
Output Voltage
4.5
IOUT = 50µA
0.001
0.1
0.1
V
5.5
0.001
0.1
0.1
4.5
VIN = VIL or VIH,
IOL = 24mA
0.36
0.44
5.5
VIN = VIL or VIH,
IOL= 24mA
(4)
0.36
0.44
IIN
Maximum Input
Leakage Current
5.5
VI = VCC, GND
±0.1
±1.0
µA
ICCT
Maximum ICC/Input
5.5
VI = VCC – 2.1V
0.6
1.5
mA
IOLD
Minimum Dynamic
Output Current(5)
5.5
VOLD = 1.65V Max.
75
mA
IOHD
5.5
VOHD = 3.85V Min.
–75
mA
ICC
Maximum Quiescent
Supply Current
5.5
VIN = VCC or GND
2.0
20.0
µA


Số phần tương tự - 74AC00SCX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74AC00SCX ONSEMI-74AC00SCX Datasheet
258Kb / 8P
   Quad 2-Input NAND Gate
October, 2021 ??Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
74AC00SCX-NL FAIRCHILD-74AC00SCX-NL Datasheet
104Kb / 7P
   Quad 2-Input NAND Gate
More results

Mô tả tương tự - 74AC00SCX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC4011BP TOSHIBA-TC4011BP Datasheet
191Kb / 5P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
TC74AC00P TOSHIBA-TC74AC00P Datasheet
244Kb / 6P
   QUAD 2 - INPUT NAND GATE
TC74HC00AP TOSHIBA-TC74HC00AP Datasheet
232Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
logo
National Semiconductor ...
54AC00 NSC-54AC00 Datasheet
129Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74F00 PHILIPS-74F00 Datasheet
68Kb / 8P
   Quad 2-input NAND gate
1990 Oct 04
74AHC00 PHILIPS-74AHC00 Datasheet
74Kb / 16P
   Quad 2-input NAND gate
1999 Sep 23
74ABT00 PHILIPS-74ABT00 Datasheet
95Kb / 10P
   Quad 2-input NAND gate
1995 Sep 18
logo
STMicroelectronics
M54HCT00 STMICROELECTRONICS-M54HCT00 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
74ACT00 STMICROELECTRONICS-74ACT00 Datasheet
67Kb / 7P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
April 1997
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT00AF TOSHIBA-TC74HCT00AF_12 Datasheet
202Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74HC00D-Q100 NXP-74HC00D-Q100 Datasheet
229Kb / 15P
   Quad 2-input NAND gate
Rev. 1-12 July 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com