công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1715A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1715A
Giải thích chi tiết về linh kiện  169.4 MHz 0.2MHz BW SMD 5.0 x 5.0 mm SAW RF Filter
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1715A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1715A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1715A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1715A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1715A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1715A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1715A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1715A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
5
TST DCC
Release document
Week Code Table
F. PCB Footprint:
WK01
WK02
WK03
WK04
WK05
WK06
WK07
WK08
WK09
WK10
WK11
WK12
WK13
AB
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
WK14
WK15
WK16
WK17
WK18
WK19
WK20
WK21
WK22
WK23
WK24
WK25
WK26
NO
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
WK27
WK28
WK29
WK30
WK31
WK32
WK33
WK34
WK35
WK36
WK37
WK38
WK39
ab
c
d
e
f
gh
i
j
k
l
m
WK40
WK41
WK42
WK43
WK44
WK45
WK46
WK47
WK48
WK49
WK50
WK51
WK52
no
pq
r
s
t
u
v
w
x
y
z


Số phần tương tự - TA1715A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1715A GOLLEDGE-TA1715A Datasheet
151Kb / 7P
   SAW Filter 169.40MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1715A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB1126A TAI-SAW-TB1126A Datasheet
146Kb / 7P
   980 MHz 80MHz BW SMD 5.0 x 5.0 mm SAW IF Filter
TB1125A TAI-SAW-TB1125A Datasheet
147Kb / 7P
   739 MHz 78MHz BW SMD 5.0 x 5.0 mm SAW IF Filter
TB1337A TAI-SAW-TB1337A Datasheet
411Kb / 8P
   149.3MHz 47.4MHz BW SMD 5.0 x 5.0 mm SAW IF Filter
TB1208A TAI-SAW-TB1208A Datasheet
201Kb / 8P
   149.64MHz 48MHz BW SMD 5.0 x 5.0 mm SAW IF Filter
TB1131A TAI-SAW-TB1131A Datasheet
111Kb / 7P
   192 MHz 60MHz BW SMD 7.0 x 5.0 mm SAW IF Filter
TB1328A TAI-SAW-TB1328A Datasheet
409Kb / 7P
   38.2 MHz 5MHz BW SMD 75.0 x 5.0 mm SAW IF Filter
TB1341A TAI-SAW-TB1341A Datasheet
363Kb / 7P
   127.5 MHz 20MHz BW SMD 7.0 x 5.0 mm SAW IF Filter
TB1312A TAI-SAW-TB1312A Datasheet
388Kb / 7P
   234.5MHz 160kHz BW SMD 7.0 x 5.0 mm SAW IF Filter
TB1335A TAI-SAW-TB1335A Datasheet
369Kb / 7P
   230.4MHz 8.16MHz BW SMD 7.0 x 5.0 mm SAW IF Filter
TB1336A TAI-SAW-TB1336A Datasheet
374Kb / 7P
   328MHz 0.6MHz BW SMD 7.0 x 5.0 mm SAW IF Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com