công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC4250L bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

tên linh kiện STC4250L
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power amplifier application
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Trang chủ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

STC4250L bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  STC4250L Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. STC4250L Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. STC4250L Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. STC4250L Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP. STC4250L Datasheet HTML 5Page - KODENSHI_AUK CORP. STC4250L Datasheet HTML 6Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
KSD-T0D013-000
2
STC4250L
Electrical Characteristics
[Ta=25℃]
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Collector-emitter breakdown voltage
BVCEO
IC=10mA, IB=0
50
-
-
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=50V, IE=0
-
-
0.1
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=5V, IC=0
-
-
0.1
μA
DC current gain
hFE
VCE=2V, IC=0.5A*
120
-
240
hFE
VCE=2V, IC=1.5A*
40
-
-
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=1A, IB=0.05A*
-
-
0.35
V
Base-emitter saturation voltage
VBE(sat)
IC=1A, IB=0.05A*
-
-
1.2
V
Transition frequency
fT
VCE=2V, IC=50mA
-
240
-
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=10V, IE=0, f=1MHz
-
15
-
pF
Switching
Time
Turn-on Time
ton
-
100
-
nS
Storage Time
tstg
-
300
-
Fall Time
tf
-
50
-
*: Pulse test: tP≤300µs, Duty cycle≤2%
<


Số phần tương tự - STC4250L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STC4250F AUK-STC4250F Datasheet
293Kb / 4P
   NPN Silicon Transistor
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STC4250F KODENSHI-STC4250F Datasheet
377Kb / 6P
   NPN Silicon Transistor
STC4250F KODENSHI-STC4250F Datasheet
377Kb / 6P
   NPN Silicon Transistor
More results

Mô tả tương tự - STC4250L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSC3073 FAIRCHILD-KSC3073 Datasheet
40Kb / 4P
   Power Amplifier Application
logo
Toshiba Semiconductor
2SC3181 TOSHIBA-2SC3181 Datasheet
90Kb / 2P
   POWER AMPLIFIER APPLICATION
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SC5200 NJSEMI-2SC5200 Datasheet
281Kb / 2P
   POWER AMPLIFIER APPLICATION
logo
Toshiba Semiconductor
2SK3497 TOSHIBA-2SK3497_09 Datasheet
157Kb / 5P
   High Power Amplifier Application
logo
KODENSHI_AUK CORP.
2SC5344S KODENSHI-2SC5344S Datasheet
285Kb / 4P
   Audio power amplifier application
2SC5344U KODENSHI-2SC5344U Datasheet
261Kb / 4P
   Audio power amplifier application
logo
Toshiba Semiconductor
2SK1530Y TOSHIBA-2SK1530Y Datasheet
372Kb / 4P
   High-Power Amplifier Application
logo
KODENSHI_AUK CORP.
2SC5344U KODENSHI-2SC5344U Datasheet
261Kb / 4P
   Audio power amplifier application
logo
First Silicon Co., Ltd
FTA1298 FS-FTA1298 Datasheet
225Kb / 3P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER APPLICATION. POWER SWITCHING APPLICATION.
logo
KODENSHI_AUK CORP.
2SA1981S KODENSHI-2SA1981S Datasheet
292Kb / 4P
   Audio power amplifier application
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com