công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G104S1-L01 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - AZ Displays

tên linh kiện G104S1-L01
Giải thích chi tiết về linh kiện  10.4??TFT-LCD module
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AZDISPLAYS [AZ Displays]
Trang chủ  http://www.azdisplays.com
Logo AZDISPLAYS - AZ Displays

G104S1-L01 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - AZ Displays

  G104S1-L01 Datasheet HTML 1Page - AZ Displays G104S1-L01 Datasheet HTML 2Page - AZ Displays G104S1-L01 Datasheet HTML 3Page - AZ Displays G104S1-L01 Datasheet HTML 4Page - AZ Displays G104S1-L01 Datasheet HTML 5Page - AZ Displays G104S1-L01 Datasheet HTML 6Page - AZ Displays G104S1-L01 Datasheet HTML 7Page - AZ Displays G104S1-L01 Datasheet HTML 8Page - AZ Displays G104S1-L01 Datasheet HTML 9Page - AZ Displays Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 28 page
background image
Issued Date: May 24, 2010
Model No.: G104S1-L01
Tentative
1 / 28
Version 0.0
TFT LCD Approval Specification
MODEL NO.: G104S1-L01
Liquid Crystal Display Division
QRA Division.
OA Head Division.
Approval
Approval
Customer:
Approved by:
Note:
FOR MORE INFORMATION:
AZ DISPLAYS, INC.
75 COLUMBIA, ALISO VIEJO, CA 92656
Http://www.AZDISPLAYS.com


Số phần tương tự - G104S1-L01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AU Optronics Corp.,
G104SN02V2 AUO-G104SN02V2 Datasheet
1Mb / 24P
   10.4 Inch Color TFT-LCD
G104SN03V.0 AUO-G104SN03V.0 Datasheet
329Kb / 25P
   10.4 inch SVGA Color TFT LCD Module
G104SN03V.2 AUO-G104SN03V.2 Datasheet
314Kb / 27P
   10.4 inch SVGA Color TFT LCD Module
G104SN03V1 AUO-G104SN03V1 Datasheet
411Kb / 25P
   10.4 Inch Color TFT-LCD
More results

Mô tả tương tự - G104S1-L01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bolymin, Inc
BT104BBNNCH BOLYMIN-BT104BBNNCH Datasheet
174Kb / 1P
   10.4 Color TFT-LCD module
BT104BBBACH BOLYMIN-BT104BBBACH Datasheet
350Kb / 1P
   10.4 Color TFT-LCD video module
logo
Purdy Electronics Corpo...
AND10C210-DHB PURDY-AND10C210-DHB Datasheet
242Kb / 5P
   10.4??VGA Color TFT LCD Module
logo
Bolymin, Inc
BT104BBDACH BOLYMIN-BT104BBDACH Datasheet
308Kb / 1P
   10.4 Color TFT-LCD video module
logo
Purdy Electronics Corpo...
AND10C210-HB PURDY-AND10C210-HB Datasheet
242Kb / 5P
   10.4??VGA Color TFT LCD Module
AND104A261G-4HB PURDY-AND104A261G-4HB Datasheet
353Kb / 5P
   10.4??VGA Color TFT LCD Module
AND10C210-4HB PURDY-AND10C210-4HB Datasheet
242Kb / 5P
   10.4??VGA Color TFT LCD Module
logo
Bolymin, Inc
BT104BEBACH BOLYMIN-BT104BEBACH Datasheet
347Kb / 1P
   10.4 Color TFT-LCD video module
BT104BEDACH BOLYMIN-BT104BEDACH Datasheet
312Kb / 1P
   10.4 Color TFT-LCD video module
logo
Purdy Electronics Corpo...
AND10C210-HB-KIT PURDY-AND10C210-HB-KIT Datasheet
242Kb / 5P
   10.4??VGA Color TFT LCD Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com