công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC250 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện MC250
Giải thích chi tiết về linh kiện  BRITISH STYLE?밪EMICONDUCTOR PROTECTION FUSES
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

MC250 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MC250 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MC250 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MC250 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MC250 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MC250 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers MC250 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers MC250 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
BRITISH STYLE–
SEMICONDUCTOR PROTECTION FUSES
240V Time-Current Curves
240V Time-Current Curves
LMT (160-450A)
LCT (6-20A)
LET (25-180A)
LMMT (400-900A)
AMPERE
RATING
CURRENT IN AMPERES
.1
.01
.004
30
10
1
.1
.01
.004
30
10
1
AMPERE
RATING
CURRENT IN AMPERES
89


Số phần tương tự - MC250

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MC2500 ETC1-MC2500 Datasheet
1Mb / 52P
   Navigator Motion Processor
logo
MicroPower Direct, LLC
MC2500XRW MPD-MC2500XRW Datasheet
569Kb / 2P
   High Performance, 25W Wide Input Range DC/DC Con vert ers
More results

Mô tả tương tự - MC250

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cooper Bussmann, Inc.
250FM COOPER-250FM Datasheet
797Kb / 9P
   British BS 88 Fuses
logo
List of Unclassifed Man...
6CT ETC-6CT Datasheet
53Kb / 2P
   British Style BS 88
7-18-01
logo
Cooper Bussmann, Inc.
6-700A COOPER-6-700A Datasheet
54Kb / 2P
   British Style BS 88
logo
Littelfuse
2CM250-400 LITTELFUSE-2CM250-400 Datasheet
416Kb / 1P
   British Dimension HRCII-C Fuses
logo
CamdenBoss Ltd.
CFB1362 CAMDENBOSS-CFB1362 Datasheet
502Kb / 1P
   6.3x25mm glass and British plug top fuses
logo
Cooper Bussmann, Inc.
6CT COOPER-6CT Datasheet
54Kb / 2P
   British Style BS 88 690V 6-700A
logo
List of Unclassifed Man...
A50P ETC2-A50P Datasheet
226Kb / 2P
   SEMICONDUCTOR PROTECTION FUSES
A50QS ETC2-A50QS Datasheet
483Kb / 4P
   SEMICONDUCTOR PROTECTION FUSES
A70P ETC2-A70P Datasheet
202Kb / 2P
   SEMICONDUCTOR PROTECTION FUSES
A70Q ETC2-A70Q Datasheet
190Kb / 2P
   SEMICONDUCTOR PROTECTION FUSES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com