công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
KA79L18A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Boca Semiconductor Corporation |
|
KA79L18A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Boca Semiconductor Corporation |
3 / 12 page KA79LXXA 3 Electrical Characteristics (KA79L08A) (VI = -14V, IO = 40mA, CI = 0.33 µF, CO = 0.1µF, 0°C ≤TJ ≤ +125°C, unless otherwise specified) Note 1. Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Change in VO due to heating effects must be taken into account separately. Pulse testing with low duty is used. Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Unit Output Voltage VO TJ = +25 °C - 7.7 - 8.0 - 8.3 V Line Regulation (Note1) ∆VO TJ =+25 °C -10.3V ≥ VI ≥ -23V - - 175 mV -12V ≥ VI ≥ -23V - - 125 mV Load Regulation (Note1) ∆VO TJ =+25 °C 1.0mA ≤ Io ≤ 100mA - - 80 mV 1.0mA ≤ Io ≤ 40mA - - 40 mV Output Voltage VO -10.3V ≥ VI ≥ -23V, 1.0mA ≤ Io ≤ 40mA - 7.6 - - 8.4 V VI = -14V, 1.0mA ≤ Io ≤ 70mA - 7.6 - - 8.4 Quiescent Current IQ Tj =+ 25 °C- - 6.0 mA Tj = +125 °C- - 5.5 Quiescent Current Change with line ∆IQ -11.7V ≥ VI ≥ -23V - - 1.5 mA with load 1.0mA ≤ Io ≤ 40mA - - 0.1 mA Output Noise Voltage VN Tj = +25 °C,10Hz ≤ f ≤ 100KHz - 50 - µV Ripple Rejection RR f = 120Hz, -11V ≥ VI ≥ -21V Tj = +25 °C 39 55 - dB Dropout Voltage VD Tj = +25 °C- 1.7 - V |
Số phần tương tự - KA79L18A |
|
Mô tả tương tự - KA79L18A |