công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA0612JRY5V9BN473 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - YAGEO Corporation

tên linh kiện CA0612JRY5V9BN473
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YAGEO [YAGEO Corporation]
Trang chủ  http://www.yageo.com
Logo YAGEO - YAGEO Corporation

CA0612JRY5V9BN473 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - YAGEO Corporation

  CA0612JRY5V9BN473 Datasheet HTML 1Page - YAGEO Corporation CA0612JRY5V9BN473 Datasheet HTML 2Page - YAGEO Corporation CA0612JRY5V9BN473 Datasheet HTML 3Page - YAGEO Corporation CA0612JRY5V9BN473 Datasheet HTML 4Page - YAGEO Corporation CA0612JRY5V9BN473 Datasheet HTML 5Page - YAGEO Corporation CA0612JRY5V9BN473 Datasheet HTML 6Page - YAGEO Corporation CA0612JRY5V9BN473 Datasheet HTML 7Page - YAGEO Corporation CA0612JRY5V9BN473 Datasheet HTML 8Page - YAGEO Corporation CA0612JRY5V9BN473 Datasheet HTML 9Page - YAGEO Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 17 page
background image
www.yageo.com
Feb 05, 2010 V.1
Surface-Mount Ceramic Multilayer Capacitors
3
17
Product specification
4C-Array
NP0/X7R/Y5V
16 V to 50 V
2 2 X X
X X
X
X
X
X
X X
Carrier type
55 = Paper/PE
Voltage
10 = 16 V
12 = 25 V
14 = 50 V
Size
7 = 0508 (4 x 0402)
6 = 0612 (4 x 0603)
Capacitance value(1)
Tolerance
5 =
±5%
6 =
±10%
7 =
±20%
8 = -20% to +80%
Packaging(2)
1 = reel:
∅180 mm; 7"
Temperature characteristic
1 = NP0
5 = X7R
9 = Y5V
YNM0030
P
PH
HY
YC
CO
OM
MP
P B
BR
RA
AN
ND
D o
orrd
deerriin
ngg cco
od
deess
GLOBAL PART NUMBER (preferred), PHYCOMP CTC (for North America) and 12NC (traditional) codes are
acceptable to order Phycomp brand products.
GLOBAL PART NUMBER (PREFERRED)
For detailed information of GLOBAL PART NUMBER and ordering example, please refer to page 2.
12NC CODE
PHYCOMP CTC CODE (FOR NORTH AMERICA)
Example: 0508CG220K9B200
0508
CG
220
K
9
B
2
0
0
Size code
Temp.
Char.
Capacitance
in pF
Tolerance
Voltage Termination
Packing
Marking
Range identifier
0508
(4 x 0402)
0612
(4 x 0603)
CG = NP0
2R = X7R
2F = Y5V
101 = 100 pF;
the third digit
signifies the
multiplying factor:
0 = × 1
1 = × 10
2 = × 100
3 = × 1,000
J = ±5%
K = ±10%
M = ±20%
Z = -20% to +80%
7 = 16 V
8 = 25 V
9 = 50 V
B = NiSn
2 = 180 mm
7” Paper/PE
0 = no marking 0 = conv. Ceramic
D = Class 2 MLCC
(1) Refer to “Conversion table of capacitance & last 2-digit of 12NC”
(2) Quantity on reel depends on thickness classification; see table 5


Số phần tương tự - CA0612JRY5V9BN473

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
YAGEO Corporation
CA0612JRY5V9BN121 YAGEO-CA0612JRY5V9BN121 Datasheet
985Kb / 17P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
More results

Mô tả tương tự - CA0612JRY5V9BN473

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
YAGEO Corporation
1489800 YAGEO-1489800 Datasheet
501Kb / 20P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC1206JRNPOBBN100 YAGEO-CC1206JRNPOBBN100 Datasheet
395Kb / 15P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0402KRX7R9BB332 YAGEO-CC0402KRX7R9BB332 Datasheet
518Kb / 21P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0402KRX7R9BB221 YAGEO-CC0402KRX7R9BB221 Datasheet
501Kb / 20P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0402JRNPO9BN330 YAGEO-CC0402JRNPO9BN330 Datasheet
395Kb / 15P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0603KRX7R9BB332 YAGEO-CC0603KRX7R9BB332 Datasheet
501Kb / 20P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0805KRX7R0BB102 YAGEO-CC0805KRX7R0BB102 Datasheet
501Kb / 20P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0201BRNPO7BN121 YAGEO-CC0201BRNPO7BN121 Datasheet
1Mb / 14P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CA0508JRNPO7BN121 YAGEO-CA0508JRNPO7BN121 Datasheet
985Kb / 17P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0603CRNPO9BN1R0 YAGEO-CC0603CRNPO9BN1R0 Datasheet
395Kb / 15P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC1206KRX7RABB103 YAGEO-CC1206KRX7RABB103 Datasheet
501Kb / 20P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com