công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMZ31506HRUQT bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LMZ31506HRUQT
Giải thích chi tiết về linh kiện  6A SIMPLE SWITCHER Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMZ31506HRUQT bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LMZ31506HRUQT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LMZ31506HRUQT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMZ31506HRUQT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMZ31506HRUQT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMZ31506HRUQT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMZ31506HRUQT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMZ31506HRUQT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMZ31506HRUQT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMZ31506HRUQT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 30 page
background image
47
VOUT
45
AGND
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
AGND
DNC
AGND
AGND
DNC
DNC
SS/TR
STSEL
INH/UVLO
PH
PH
PH
PH
PH
INH/UVLO
RT/CLK
DNC
DNC
DNC
VOUT
VOUT
VOUT
VOUT
VOUT
VOUT
DNC
DNC
PWRGD
PGND
PGND
46
PH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LMZ31506H
www.ti.com
SNVS996 – JULY 2013
PIN DESCRIPTIONS (continued)
TERMINAL
DESCRIPTION
NAME
NO.
21
24
25
26
VOUT
Output voltage. Connect output capacitors between these pins and PGND.
27
28
29
47
RUQ PACKAGE
47 PIN
TOP VIEW
Copyright © 2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: LMZ31506H


Số phần tương tự - LMZ31506HRUQT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMZ31506HRUQT TI1-LMZ31506HRUQT Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
More results

Mô tả tương tự - LMZ31506HRUQT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMZ31506H TI1-LMZ31506H Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
LMZ31506H TI-LMZ31506H_15 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
LMZ31503 TI1-LMZ31503 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   3A SIMPLE SWITCHER Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
LMZ31503 TI1-LMZ31503 Datasheet
973Kb / 29P
[Old version datasheet]   3A SIMPLE SWITCHER Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
LMZ31503 TI-LMZ31503_15 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   3A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
LMZ30606 TI1-LMZ30606 Datasheet
978Kb / 25P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER Power Module with 2.95V-6V Input in QFN Package
LMZ30606 TI1-LMZ30606 Datasheet
827Kb / 25P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER Power Module with 2.95V-6V Input in QFN Package
LMZ31506 TI1-LMZ31506 Datasheet
973Kb / 30P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 2.95V-14.5V Input and Current Sharing in QFN Package
LMZ31506 TI-LMZ31506_15 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 2.95V-14.5V Input and Current Sharing in QFN Package
LMZ31520 TI1-LMZ31520 Datasheet
766Kb / 30P
[Old version datasheet]   20A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 3.0V-14.5V Input in QFN Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com