công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCRNLA06G0104B0E bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện MCRNLA06G0104B0E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thick Film Chip Resistors MCRNL Series
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

MCRNLA06G0104B0E bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MCRNLA06G0104B0E Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MCRNLA06G0104B0E Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MCRNLA06G0104B0E Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MCRNLA06G0104B0E Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MCRNLA06G0104B0E Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Thick Film Chip Resistors
MCRNL Series
Page <3>
06/09/11 V1.1
www.element14.com
www.farnell.com
www.newark.com
Part Number Table
Description
Part Number
Resistor, Network, 470K, 2%, 1/8W
MCRNLA06G0474B0E
Resistor, Network, 470R, 2%, 1/8W
MCRNLA08G0471B0E
Resistor, Network, 1K, 2%, 1/8W
MCRNLA08G0102B0E
Resistor, Network, 3.3K, 2%, 1/8W
MCRNLA08G0332B0E
Resistor, Network, 4.7K, 2%, 1/8W
MCRNLA08G0472B0E
Resistor, Network, 10K, 2%, 1/8W
MCRNLA08G0103B0E
Resistor, Network, 47K, 2%, 1/8W
MCRNLA08G0473B0E
Resistor, Network, 220K, 2%, 1/8W
MCRNLA08G0224B0E
Resistor, Network, 470K, 2%, 1/8W
MCRNLA08G0474B0E
Resistor, Network, 100R, 2%, 1/8W
MCRNLA09G0101B0E
Resistor, Network, 150R, 2%, 1/8W
MCRNLA09G0151B0E
Resistor, Network, 270R, 2%, 1/8W
MCRNLA09G0271B0E
Resistor, Network, 1K, 2%, 1/8W
MCRNLA09G0102B0E
Resistor, Network, 1K5, 2%, 1/8W
MCRNLA09G0152B0E
Resistor, Network, 4.7K, 2%, 1/8W
MCRNLA09G0472B0E
Resistor, Network, 10K, 2%, 1/8W
MCRNLA09G0103B0E
Resistor, Network, 15K, 2%, 1/8W
MCRNLA09G0153B0E
Resistor, Network, 220K, 2%, 1/8W
MCRNLA09G0224B0E
Resistor, Network, 470K, 2%, 1/8W
MCRNLA09G0474B0E
Resistor, Network, 1M, 2%, 1/8W
MCRNLA09G0105B0E
Resistor, Network, 100R, 2%, 1/8W
MCRNLA10G0101B0E
Resistor, Network, 150R, 2%, 1/8W
MCRNLA10G0151B0E
Resistor, Network, 470R, 2%, 1/8W
MCRNLA10G0471B0E
Resistor, Network, 1K, 2%, 1/8W
MCRNLA10G0102B0E
Resistor, Network, 2.2K, 2%, 1/8W
MCRNLA10G0222B0E
Resistor, Network, 3K3, 2%, 1/8W
MCRNLA10G0332B0E
Resistor, Network, 4.7K, 2%, 1/8W
MCRNLA10G0472B0E
Resistor, Network, 10K, 2%, 1/8W
MCRNLA10G0103B0E
Resistor, Network, 22K, 2%, 1/8W
MCRNLA10G0223B0E


Số phần tương tự - MCRNLA06G0104B0E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
MCRN100-6 JIANGSU-MCRN100-6 Datasheet
471Kb / 4P
   Plastic-Encapsulate Thyristors
MCRN100-8 JIANGSU-MCRN100-8 Datasheet
471Kb / 4P
   Plastic-Encapsulate Thyristors
More results

Mô tả tương tự - MCRNLA06G0104B0E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR03EZPFX1002 ROHM-MCR03EZPFX1002 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR03EZPJ133 ROHM-MCR03EZPJ133 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR01MZPF1000 ROHM-MCR01MZPF1000 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR18EZPF56R0 ROHM-MCR18EZPF56R0 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
logo
Panasonic Semiconductor
ERJ-6GEYJ241V PANASONIC-ERJ-6GEYJ241V Datasheet
84Kb / 2P
   Thick Film Chip Resistors
ERJ-6GEYJ4R7V PANASONIC-ERJ-6GEYJ4R7V Datasheet
84Kb / 2P
   Thick Film Chip Resistors
ERJ-12Y0R00U PANASONIC-ERJ-12Y0R00U Datasheet
84Kb / 2P
   Thick Film Chip Resistors
ERJ-1TRQFR33U PANASONIC-ERJ-1TRQFR33U Datasheet
109Kb / 4P
   Thick Film Chip Resistors
ERJ-12ZYJ331U PANASONIC-ERJ-12ZYJ331U Datasheet
218Kb / 2P
   Thick Film Chip Resistors
logo
NIC-Components Corp.
NRCA NIC-NRCA Datasheet
107Kb / 5P
   Thick Film Chip Resistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com