công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OP27AJGB bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện OP27AJGB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

OP27AJGB bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button OP27AJGB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments OP27AJGB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments OP27AJGB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments OP27AJGB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments OP27AJGB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments OP27AJGB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments OP27AJGB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments OP27AJGB Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments OP27AJGB Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 22 page
background image
OP27A, OP27C
LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL-AMPLIFIER
SLOS100E − FEBRUARY 1989 − REVISED FEBRUARY 2010
11
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
SUPPLY VOLTAGE REJECTION RATIO
vs
FREQUENCY
f − Frequency − Hz
VCC ± = ± 4 V to ± 18 V
TA = 25°C
SLEW RATE
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
TA − Free Air Temperature − °C
VCC ± = ± 15 V
RL ≥ 2 kΩ
160
140
120
100
80
60
40
20
0
6
4
2
0
1
10
100
1 k
10 k 100 k 1 M
10 M 100 M
− 50
− 25
0
25
50
75
100
125
OP27
(AVD ≥ 1)
Positive
Supply
Negative
Supply
Figure 14
Figure 15
OP27
PHASE MARGIN AND
GAIN-BANDWIDTH PRODUCT
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
TA − Free-Air Temperature − °C
− 75
− 50
− 25
0
50
75
100
125
25
VCC ± = ± 15 V
GBW (f = 100 kHz)
75
°
65
°
55
°
45
°
35
°
8.6
8.2
7.8
7.4
7
φm
80
°
70
°
60
°
50
°
40
°
85
°
10.6
10.2
9.8
9.4
9
11
Figure 16.


Số phần tương tự - OP27AJGB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
OP27AJGB TI-OP27AJGB Datasheet
329Kb / 22P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
OP27AJGB TI-OP27AJGB Datasheet
314Kb / 22P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
OP27AJGB TI1-OP27AJGB Datasheet
327Kb / 23P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Mô tả tương tự - OP27AJGB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
OP27A TI-OP27A Datasheet
322Kb / 21P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Linear Technology
OP-37 LINER-OP-37_15 Datasheet
873Kb / 12P
   LOW NOISE HIGH SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
LT1007 TI-LT1007 Datasheet
306Kb / 24P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE, HIGH-SPEED, PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Linear Technology
LT1007 LINER-LT1007_15 Datasheet
524Kb / 16P
   Low Noise, High Speed Precision Operational Amplifiers
LT1037 LINER-LT1037_15 Datasheet
524Kb / 16P
   Low Noise, High Speed Precision Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
OP27A TI1-OP27A_14 Datasheet
327Kb / 23P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
OP27AFKB TI-OP27AFKB Datasheet
314Kb / 22P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
OP27CJGB TI-OP27CJGB Datasheet
329Kb / 22P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Linear Technology
OP-27 LINER-OP-27_15 Datasheet
873Kb / 12P
   LOW NOISE HIGH SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
OP-27 LINER-OP-27 Datasheet
788Kb / 11P
   Low Noise, High Speed Precision Operational Amplifiers?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com