công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OP11AYMDA bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện OP11AYMDA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Matched 741-Type Operational Amplifiers
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

OP11AYMDA bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button OP11AYMDA Datasheet HTML 3Page - Analog Devices OP11AYMDA Datasheet HTML 4Page - Analog Devices OP11AYMDA Datasheet HTML 5Page - Analog Devices OP11AYMDA Datasheet HTML 6Page - Analog Devices OP11AYMDA Datasheet HTML 7Page - Analog Devices OP11AYMDA Datasheet HTML 8Page - Analog Devices OP11AYMDA Datasheet HTML 9Page - Analog Devices OP11AYMDA Datasheet HTML 10Page - Analog Devices OP11AYMDA Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
OP11
Rev. B | Page 7 of 12
800
700
600
500
400
300
200
100
0
RL = 2kΩ
TA = 25°C
0
5
10
15
20
POWER SUPPLY VOLTAGE (V)
Figure 9. Open-Loop Gain vs. Power Supply Voltage
140
120
100
80
60
40
20
0
VS = ±15V
TA = 25°C
1
10
100
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
Figure 10. CMRR vs. Frequency
140
120
100
80
60
40
20
0
VS = ±15V
TA = 25°C
1
10
100
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
Figure 11. PSRR vs. Frequency
140
120
100
80
60
40
20
0
10
100
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
VS = ±15V
TA = 25°C
Figure 12. Channel Separation vs. Frequency
1k
100
10
1
10
100
1k
10k
FREQUENCY (Hz)
VS = ±15V
TA = 25°C
Figure 13. Voltage Noise Density vs. Frequency
100
10
1
0.1
10
100
1k
10k
FREQUENCY (Hz)
VS = ±15V
TA = 25°C
Figure 14. Current Noise Density vs. Frequency


Số phần tương tự - OP11AYMDA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
OP11AYMDA AD-OP11AYMDA Datasheet
137Kb / 8P
   Quad Matched 741-Type Operational Amplifiers
REV. A
More results

Mô tả tương tự - OP11AYMDA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
OP11 AD-OP11_15 Datasheet
260Kb / 12P
   Quad Matched 741-Type Operational Amplifiers
OP11 AD-OP11 Datasheet
137Kb / 8P
   Quad Matched 741-Type Operational Amplifiers
REV. A
OP11EPZ AD-OP11EPZ Datasheet
260Kb / 12P
   Quad Matched 741-Type Operational Amplifiers
REV. B
OP-09 AD-OP-09 Datasheet
718Kb / 7P
   Quad Matched 741-Type Operational Amplifiers
OP-11 AD-OP-11_15 Datasheet
727Kb / 7P
   QUAD MATCHED 741 TYPE OPERATIONAL AMPLIGIERS
OP-09 AD-OP-09_15 Datasheet
727Kb / 7P
   QUAN MATCHED 741 TYPE OPERATIONAL AMPLIGIERS
logo
Motorola, Inc
MC1537 MOTOROLA-MC1537 Datasheet
245Kb / 4P
   MATCHED DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM324 HTC-LM324 Datasheet
104Kb / 4P
   QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Estek Electronics Co. L...
ET-LM324 ESTEK-ET-LM324 Datasheet
287Kb / 6P
   Quad Operational Amplifiers
Version 0.2 27 July 2011
logo
National Semiconductor ...
LM3303 NSC-LM3303 Datasheet
200Kb / 10P
   Quad Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com