công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB-602AA2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện LB-602AA2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Double Digits LED Numeric Display
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LB-602AA2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  LB-602AA2 Datasheet HTML 1Page - Rohm LB-602AA2 Datasheet HTML 2Page - Rohm LB-602AA2 Datasheet HTML 3Page - Rohm LB-602AA2 Datasheet HTML 4Page - Rohm LB-602AA2 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
LB-602 A / K2 Series
LED displays
Rev.B
4/4
Fig.7 Derating
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ambient Temperature(
°C)
-25 -15 -5
5
15 25 35 45 55 65 75 85


Số phần tương tự - LB-602AA2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
LB-602AA2 ROHM-LB-602AA2 Datasheet
78Kb / 3P
   Double Digits LED Numeric Display
LB-602AA2 ROHM-LB-602AA2 Datasheet
97Kb / 5P
   Double Digits LED Numeric Display
More results

Mô tả tương tự - LB-602AA2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
LBP-602AK2 ROHM-LBP-602AK2_10 Datasheet
180Kb / 4P
   Double Digits LED Numeric Display
LB-602 ROHM-LB-602_1 Datasheet
78Kb / 3P
   Double Digits LED Numeric Display
LBP-602AK2 ROHM-LBP-602AK2 Datasheet
82Kb / 3P
   Double Digits LED Numeric Display
LB-602A ROHM-LB-602A_08 Datasheet
97Kb / 5P
   Double Digits LED Numeric Display
LBP-602AK2 ROHM-LBP-602AK2_17 Datasheet
396Kb / 5P
   Double Digits High Brightness, LED Numeric Display
logo
Ningbo Foryard Optoelec...
FYD-5021MX-00 FORYARD-FYD-5021MX-00 Datasheet
343Kb / 5P
   0.50Inch (12.70mm) digit height Double Digits Display
FYD-5421AX-00 FORYARD-FYD-5421AX-00 Datasheet
405Kb / 5P
   0.54Inch (13.60mm) digit height Double Digits Display
FYD-5621CX-00 FORYARD-FYD-5621CX-00 Datasheet
361Kb / 5P
   0.56Inch (14.20mm) digit height Double Digits Display
FYD-5621EX-00 FORYARD-FYD-5621EX-00 Datasheet
357Kb / 5P
   0.56Inch (14.20mm) digit height Double Digits Display
FYD-5621IX-00 FORYARD-FYD-5621IX-00 Datasheet
363Kb / 5P
   0.56Inch (14.20mm) digit height Double Digits Display
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com