công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BATTERYBOXSPECS bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện BATTERYBOXSPECS
Giải thích chi tiết về linh kiện  OPTIONAL BATTERY BOX SPECIFICATIONS
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

BATTERYBOXSPECS bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  BATTERYBOXSPECS Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SmartSwitchTM
36 x 24 LCD Pushbutton/Display
www.nkk.com
(35.0)
1.378
(70.0)
2.756
(100.0)
3.937
OPTIONAL BATTERY BOX SPECIFICATIONS
Power Switch
Knob to cycle
through bimaps for
both IS15 and IS01
Switch to direct the
sequence of bitmaps for
IS15 SMARTSWITCHTM
Connector for IS
Easy Display Kit
The Battery Box provides portability to
demonstrate functionality without any
system connections.
• Power Switch activates power
• FWD/REV Switch directs sequences
of bitmaps for IS15 SMARTSWITCHTM
• Knob for cycling bitmaps may also
simulate animation
• Socket to mount IS Easy Display Controller
• Battery holder accommodates four (4) AA
alkaline batteries (not included)
Note: Orientation of Dem
Kit -1 or Dem Kit -2
to Battery Box


Số phần tương tự - BATTERYBOXSPECS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BATT-14AAAPACK NXP-BATT-14AAAPACK Datasheet
850Kb / 16P
   Configurable AAA Battery Pack
Rev. 1.0, 10/2015
logo
Extech Instruments Corp...
BATT-36V-C EXTECH-BATT-36V-C Datasheet
109Kb / 1P
   3.6V Lithium Battery (C-Size)
logo
Pulse A Technitrol Comp...
BATTBOLT PULSE-BATTBOLT Datasheet
3Mb / 4P
   PARTS/ACCESSORIES
More results

Mô tả tương tự - BATTERYBOXSPECS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ultralife Corporation.
MRC-44 ULTRALIFE-MRC-44 Datasheet
520Kb / 2P
   Battery Box
4/10/17
logo
List of Unclassifed Man...
16340-850 ETC1-16340-850 Datasheet
672Kb / 8P
   Lithium Ion Battery Specifications
logo
Sony Corporation
US18650VTC5A SONY-US18650VTC5A Datasheet
544Kb / 15P
   Lithium-Ion Battery Specifications
logo
List of Unclassifed Man...
26650-5000 ETC1-26650-5000 Datasheet
490Kb / 11P
   Lithium Ion Battery Specifications
logo
Panasonic Battery Group
UP-PW1245P1 PANASONICBATTERY-UP-PW1245P1 Datasheet
553Kb / 18P
   SPECIFICATIONS FOR THE RECHARGEABLE VALVE REGULATED LEAD-ACID BATTERY
logo
Schneider Electric
ZBRM22B0 SCHNEIDER-ZBRM22B0 Datasheet
125Kb / 4P
   wireless and battery less handy box, 2 double action buttons
Feb 3, 2022
ZBRM21A0 SCHNEIDER-ZBRM21A0 Datasheet
120Kb / 4P
   wireless and battery less handy box, 1 simple action button
Feb 3, 2022
ZBRM21B0 SCHNEIDER-ZBRM21B0 Datasheet
120Kb / 4P
   wireless and battery less handy box, 1 double action button
Feb 3, 2022
logo
List of Unclassifed Man...
12BH431C-GR ETC2-12BH431C-GR Datasheet
78Kb / 1P
   3 AAA Battery Holder w Leads, Cover, and Switch (Optional)
logo
AMETHERM Circuit Protec...
SM06103370 AMETHERM-SM06103370 Datasheet
94Kb / 1P
   Electrical Specifications: Mechanical Specifications:
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com