công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG708BRU-REEL bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG708BRU-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS, 1.8 V to 5.5 V/ 2.5 V, 3 Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG708BRU-REEL bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADG708BRU-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG708BRU-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG708BRU-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG708BRU-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG708BRU-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG708BRU-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG708BRU-REEL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG708BRU-REEL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADG708BRU-REEL Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
Data Sheet
ADG708/ADG709
Rev. D | Page 9 of 20
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TA = 25°C, unless otherwise noted.
Table 4.
Parameter
Rating
VDD to VSS
7 V
VDD to GND
−0.3 V to +7 V
VSS to GND
+0.3 V to −3.5 V
Analog Inputs1
VSS − 0.3 Vto VDD + 0.3 V
or 30 mA, whichever
occurs first
Digital Inputs1
−0.3 V to VDD + 0.3 V or
30 mA, whichever
occurs first
Peak Current, S or D (Pulsed at 1 ms,
10% Duty Cycle Maximum)
100 mA
Continuous Current, S or D
30 mA
OperatingTemperature
Industrial Temperature Range
−40°C to +125°C
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Junction Temperature
150°C
TSSOP Package, Power Dissipation
432 mW
θJA Thermal Impedance
150.4°C/W
θJC Thermal Impedance
27.6°C/W
Lead Temperature, Soldering
Vapor Phase (60 sec)
215°C
Infrared (15 sec)
220°C
1
Overvoltages at A, EN, S, or D are clamped by internal codes. Current should
be limited to the maximum ratings given.
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
Only one absolute maximum rating can be applied at any one time.
ESD CAUTION


Số phần tương tự - ADG708BRU-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG708BRU-REEL AD-ADG708BRU-REEL Datasheet
332Kb / 20P
   Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
REV. D
More results

Mô tả tương tự - ADG708BRU-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG706BRUZ AD-ADG706BRUZ Datasheet
246Kb / 12P
   CMOS, 1.8 V to 5.5 V/2.5 V, 2.5 Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. A
ADG706 AD-ADG706_02 Datasheet
246Kb / 12P
   CMOS, 1.8 V to 5.5 V/2.5 V, 2.5  Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. A
ADG707BRUZ AD-ADG707BRUZ Datasheet
222Kb / 12P
   CMOS, 1.8 V to 5.5 V/2.5 V, 2.5 Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. A
ADG708BRUZ AD-ADG708BRUZ Datasheet
332Kb / 20P
   CMOS, 1.8 V to 5.5 V/짹2.5 V, 3 廓 Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
REV. D
ADG707BRUZ-REEL7 AD-ADG707BRUZ-REEL7 Datasheet
222Kb / 12P
   CMOS,1.8V to 5.5 V/2.5 V, 2.5 Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. A
ADG726 AD-ADG726_02 Datasheet
262Kb / 12P
   16-/32-Channel, 4  1.8 V to 5.5 V, 2.5 V Analog Multiplexers
REV. 0
ADG726BSUZ AD-ADG726BSUZ Datasheet
227Kb / 12P
   16-/32-Channel,4 1.8 V to 5.5 V, 2.5 V Analog Multiplexers
REV. 0
ADG732BSUZ AD-ADG732BSUZ Datasheet
262Kb / 12P
   16-/32-Channel, 4  1.8 V to 5.5 V, 2.5 V Analog Multiplexers
REV. 0
ADG731BCPZ AD-ADG731BCPZ Datasheet
362Kb / 16P
   16-/32-Channel, Serially Controlled 4  1.8 V to 5.5 V, 2.5 V, Analog Multiplexers
REV. A
ADG725 AD-ADG725_03 Datasheet
362Kb / 16P
   16-/32-Channel, Serially Controlled 4 1.8 V to 5.5 V, 2.5 V, Analog Multiplexers
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com