công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD1580BRTZ-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD1580BRTZ-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1580BRTZ-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  AD1580BRTZ-REEL7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD1580BRTZ-REEL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD1580BRTZ-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD1580BRTZ-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD1580BRTZ-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1580BRTZ-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1580BRTZ-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1580BRTZ-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1580BRTZ-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
AD1580
Rev. F | Page 4 of 12
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Table 2.
Parameter
Rating
Reverse Current
25 mA
Forward Current
20 mA
Internal Power Dissipation1
SOT-23 (RT)
0.3 W
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Operating Temperature Range
AD1580/RT
−55°C to +125°C
Lead Temperature, Soldering
Vapor Phase (60 sec)
215°C
Infrared (15 sec)
220°C
ESD Susceptibility2
Human Body Model
4 kV
Machine Model
400 V
1
Specification is for device in free air at 25°C, SOT-23 package. θJA = 300°C/W.
2
The human body model is a 100 pF capacitor discharged through 1.5 kΩ. For
the machine model, a 200 pF capacitor is discharged directly into the device.
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION


Số phần tương tự - AD1580BRTZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1580BRTZ-REEL7 AD-AD1580BRTZ-REEL7 Datasheet
368Kb / 12P
   1.2 V Micropower, Precision
Rev. F
AD1580BRTZ-REEL7 AD-AD1580BRTZ-REEL7 Datasheet
368Kb / 12P
   1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
Rev. F
AD1580BRTZ-REEL7 AD-AD1580BRTZ-REEL7 Datasheet
368Kb / 12P
   1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
Rev. F
AD1580BRTZ-REEL7 AD-AD1580BRTZ-REEL7 Datasheet
368Kb / 12P
   1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
Rev. F
More results

Mô tả tương tự - AD1580BRTZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1580ART-REEL7 AD-AD1580ART-REEL7 Datasheet
368Kb / 12P
   1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
Rev. F
AD1580BRT AD-AD1580BRT Datasheet
368Kb / 12P
   1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
Rev. F
AD1580ART AD-AD1580ART Datasheet
368Kb / 12P
   1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
Rev. F
ADR1581 AD-ADR1581_15 Datasheet
904Kb / 12P
   1.25 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
REV. 0
ADR1581 AD-ADR1581 Datasheet
524Kb / 12P
   1.25 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
REV. 0
ADR1581BRTZ-REEL7 AD-ADR1581BRTZ-REEL7 Datasheet
904Kb / 12P
   1.25 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
REV. 0
logo
National Semiconductor ...
LM4051 NSC-LM4051 Datasheet
301Kb / 14P
   Precision Micropower Shunt Voltage Reference
logo
Texas Instruments
LM4041C TI-LM4041C Datasheet
509Kb / 24P
[Old version datasheet]   PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE
logo
National Semiconductor ...
LM4050 NSC-LM4050 Datasheet
287Kb / 15P
   Precision Micropower Shunt Voltage Reference
logo
Texas Instruments
LM4040-N TI1-LM4040-N Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   Precision Micropower Shunt Voltage Reference
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com