công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS19376 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS19376
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A Step-down High Brightness LED Driver
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS19376 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS19376 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19376 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19376 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19376 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19376 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19376 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19376 Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19376 Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
TS19376
1A Step-down High Brightness LED Driver
7/8
Version: A12
SOT-89-5L Mechanical Drawing
SOT-89-5L DIMENSION
DIM
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
MIN
MAX
A
4.40
4.60
0.17
0.18
B
4.05
4.25
0.16
0.17
C
1.50
1.70
0.06
0.07
D
0.35
0.41
0.01
0.02
E
2.40
2.60
0.09
0.10
F
0.80
--
0.03
--
G
3.00(typ)
0.12(typ)
H
1.50(typ)
0.06(typ)
I
0.40
0.52
0.01
0.02
J
1.40
1.60
0.05
0.06


Số phần tương tự - TS19376

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1937 TSC-TS1937 Datasheet
384Kb / 8P
   Boost (Step-up) WLED Driver
TS19370 TSC-TS19370 Datasheet
193Kb / 8P
   Boost (Step-up) WLED Driver with OVP
TS19370CX6RF TSC-TS19370CX6RF Datasheet
193Kb / 8P
   Boost (Step-up) WLED Driver with OVP
TS19370CX6RF TSC-TS19370CX6RF Datasheet
124Kb / 8P
   Boost (Step-up) WLED Driver with OVP
TS19370 TSC-TS19370_10 Datasheet
124Kb / 8P
   Boost (Step-up) WLED Driver with OVP
More results

Mô tả tương tự - TS19376

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM4115 HMSEMI-HM4115 Datasheet
478Kb / 7P
   1A, Step-down High Brightness LED Driver
logo
Maxic Technology Corpor...
MT7210 MAXIC-MT7210 Datasheet
137Kb / 1P
   400V Step-down high brightness LED driver
logo
Linear Technology
LT3474 LINER-LT3474 Datasheet
220Kb / 20P
   Step-Down 1A LED Driver
LT3474 LINER-LT3474_15 Datasheet
225Kb / 20P
   Step-Down 1A LED Driver
LT3474-1 LINER-LT3474-1_15 Datasheet
225Kb / 20P
   Step-Down 1A LED Driver
logo
Advanced Power Electron...
APE1630 A-POWER-APE1630 Datasheet
612Kb / 11P
   32V,1A STEP-DOWN HIGH BRIGHTNESS LED DRIVER WITH 5000:1 DIMMING
logo
Exar Corporation
XRP7613IDBTR-F EXAR-XRP7613IDBTR-F Datasheet
1Mb / 14P
   1.2A 36V Step Down High Brightness LED Driver
logo
Diodes Incorporated
AL8862 DIODES-AL8862 Datasheet
489Kb / 16P
   60V 1A STEP-DOWN LED DRIVER
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM4151 HMSEMI-HM4151 Datasheet
1Mb / 9P
   55V step-down, high brightness LED constant current driver
logo
Shanghai Consonance Ele...
CN5710 CONSONANCE-CN5710 Datasheet
153Kb / 8P
   1A High Brightness LED Driver IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com