công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3553 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS3553
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A/350kHz Synchronous Buck DC/DC Converter
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS3553 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

Back Button TS3553 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3553 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3553 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3553 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3553 Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3553 Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3553 Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3553 Datasheet HTML 10Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3553 Datasheet HTML 11Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
TS3553
3A/350kHz Synchronous Buck DC/DC Converter
10/11
Version: B11
SOP-8EP Mechanical Drawing
Marking Diagram
Y
= Year Code
M = Month Code for Halogen Free Product
(O=Jan, P=Feb, Q=Mar, R=Apl, S=May, T=Jun, U=Jul, V=Aug,
W=Sep, X=Oct, Y=Nov, Z=Dec)
L
= Lot Code
SOP-8EP DIMENSION
DIM
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
MIN
MAX.
A
4.80
5.00
0.189
0.196
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
E
2.05
2.41
0.081
0.095
E1
2.82
3.30
0.111
0.130
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27BSC
0.05BSC
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
P
5.80
6.20
0.229
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019


Số phần tương tự - TS3553

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS3552 TSC-TS3552 Datasheet
415Kb / 11P
   2A/350kHz Synchronous Buck DC/DC Converter
TS3552CSRLG TSC-TS3552CSRLG Datasheet
415Kb / 11P
   2A/350kHz Synchronous Buck DC/DC Converter
More results

Mô tả tương tự - TS3553

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS3552 TSC-TS3552 Datasheet
415Kb / 11P
   2A/350kHz Synchronous Buck DC/DC Converter
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP3503 BCDSEMI-AP3503 Datasheet
424Kb / 11P
   340kHz, 3A Synchronous DC-DC Buck Converter
logo
Anpec Electronics Corop...
APW8835 ANPEC-APW8835 Datasheet
227Kb / 14P
   24V, 3A DC-DC Synchronous Buck Converter
logo
Diodes Incorporated
AP6508 DIODES-AP6508 Datasheet
999Kb / 14P
   500kHz 21V 3A SYNCHRONOUS DC/DC BUCK CONVERTER
AP6503 DIODES-AP6503 Datasheet
419Kb / 13P
   340kHz 23V 3A SYNCHRONOUS DC/DC BUCK CONVERTER
logo
List of Unclassifed Man...
GS2678 ETC-GS2678 Datasheet
252Kb / 9P
   5A 350KHz 25V Buck DC to DC Converter
logo
Diodes Incorporated
AP6507 DIODES-AP6507 Datasheet
448Kb / 13P
   500 kHz 18V 3A SYNCHRONOUS DC/DC BUCK CONVERTER
logo
Enpirion, Inc.
EN5330 ENPIRION-EN5330 Datasheet
409Kb / 11P
   3A Voltage Mode Synchronous Buck PWM DC-DC Converter
logo
Fitipower Integrated Te...
FR9806 FITIPOWER-FR9806 Datasheet
942Kb / 12P
   21V, 3A, 500KHz Synchronous PWM-Buck DC/DC Converter
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2596 TSC-TS2596_13 Datasheet
272Kb / 9P
   3A / 150KHz Buck Dc-Dc Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com