công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FW10W bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện FW10W
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fusible Power Resistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

FW10W bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Bourns Electronic Solutions

  FW10W Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions FW10W Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions FW10W Datasheet HTML 3Page - Bourns Electronic Solutions FW10W Datasheet HTML 4Page - Bourns Electronic Solutions FW10W Datasheet HTML 5Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Headquarters Riverside CA
www.bourns.com
page 5 of 5
CASRN: CAS Registry Number® is a Registered Trademark of the American Chemical Society
MATERIAL DECLARATION SHEET
No.
Construction
Element(subpart)
Homogeneous
Material
Material
weight
[mg]
Homogeneous
Material\
Substances
CASRN
if applicable
Materials
Mass %
Material
Mass % of
total unit wt.
Subpart
mass of total
wt. (%)
Aluminum oxide
1344-28-1
69.21
1931.79
46.80
Silicon dioxide
14808-60-7
23.89
666.82
16.15
Magnesium oxide
1309-48-4
1.23
34.33
0.83
Barium oxide
1304-28-5
2.92
81.50
1.97
Calcium oxide
1305-78-8
2.37
66.15
1.60
1
Substrate
(Ceramic)
2791.20
Potassium oxide
12136-45-7
0.38
10.61
0.26
Nickel
7440-02-0
80.00
106.72
2.59
2
Resistive layer
(Ni-Cr Alloy )
133.40
Chromium
7440-47-3
20.00
26.68
0.65
Copper
7440-50-8
92.70
410.85
9.95
Tin
7440-31-5
2.92
12.94
0.31
3
End cap
443.20
Iron
7439-89-6
4.38
19.41
0.47
Copper
7440-50-8
99.96
279.89
6.78
4
Lead wire
280.00
Tin
7440-31-5
0.04
0.19
0.005
5
FW 70W
Coating
480.00
Epoxy Resin
25085-99-8
100.00
480.00
11.63
Total weight
4127.80
This Document was updated on:
11-21-2012
Important remarks:
1.
It is the responsibility of the user to verify they are accessing the latest version.
Product Line
Fusible Power Resistor
Compliance Date
2012.02.07
RoHS Compliant
Yes
MSL
1


Số phần tương tự - FW10W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
FW100 ETC1-FW100 Datasheet
80Kb / 1P
   96 Watt AC Adapter
FW10012-D5 ETC1-FW10012-D5 Datasheet
80Kb / 1P
   96 Watt AC Adapter
FW10024-D5 ETC1-FW10024-D5 Datasheet
80Kb / 1P
   96 Watt AC Adapter
logo
Sanyo Semicon Device
FW103 SANYO-FW103 Datasheet
45Kb / 3P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
logo
Bourns Electronic Solut...
FW10A BOURNS-FW10A Datasheet
598Kb / 4P
   Fusible Power Resistors
More results

Mô tả tương tự - FW10W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stackpole Electronics, ...
FRC SEI-FRC Datasheet
307Kb / 6P
   Fusible Thick Film Chip Resistor
6/28/2021
logo
Bourns Electronic Solut...
PWR4522 BOURNS-PWR4522 Datasheet
42Kb / 1P
   Wire wound safety version Fusible Resistor
logo
Vishay Siliconix
M25SI VISHAY-M25SI_05 Datasheet
140Kb / 3P
   Thin Film, Rectangular, Fusible, Resistor Chips
Revision: 24-May-05
M25SI VISHAY-M25SI Datasheet
168Kb / 2P
   Thin Film, Rectangular, Fusible, Resistor Chips
Revision 05-Aug-02
logo
Bourns Electronic Solut...
FWXXA BOURNS-FWXXA Datasheet
598Kb / 4P
   Fusible Power Resistors
PWR4522AS8R20JA BOURNS-PWR4522AS8R20JA Datasheet
222Kb / 2P
   Fusible Power Resistors
FW10A7R50JA BOURNS-FW10A7R50JA Datasheet
669Kb / 4P
   Fusible Power Resistors
logo
List of Unclassifed Man...
PR01 ETC2-PR01 Datasheet
806Kb / 13P
   POWER RESISTOR
logo
Bourns Electronic Solut...
PWR263020XXX BOURNS-PWR263020XXX Datasheet
50Kb / 2P
   Power Resistor
PWR220020XXX BOURNS-PWR220020XXX Datasheet
98Kb / 2P
   Power Resistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com