công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4014BPW bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CD4014BPW
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 8-Stage Statice Shift Registers
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD4014BPW bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button CD4014BPW Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD4014BPW Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD4014BPW Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CD4014BPW Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CD4014BPW Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments CD4014BPW Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments CD4014BPW Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments CD4014BPW Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments CD4014BPW Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 29 page
background image
MECHANICAL DATA
MTSS001C – JANUARY 1995 – REVISED FEBRUARY 1999
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
14 PINS SHOWN
0,65
M
0,10
0,10
0,25
0,50
0,75
0,15 NOM
Gage Plane
28
9,80
9,60
24
7,90
7,70
20
16
6,60
6,40
4040064/F 01/97
0,30
6,60
6,20
8
0,19
4,30
4,50
7
0,15
14
A
1
1,20 MAX
14
5,10
4,90
8
3,10
2,90
A MAX
A MIN
DIM
PINS **
0,05
4,90
5,10
Seating Plane
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153


Số phần tương tự - CD4014BPW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4014BPW TI-CD4014BPW Datasheet
547Kb / 13P
[Old version datasheet]   CMOS 8-Stage Static Shift Registers
CD4014BPW TI1-CD4014BPW Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   CMOS 8-stage Static Shift Registers
CD4014BPWE4 TI1-CD4014BPWE4 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   CMOS 8-stage Static Shift Registers
CD4014BPWG4 TI1-CD4014BPWG4 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   CMOS 8-stage Static Shift Registers
CD4014BPWR TI-CD4014BPWR Datasheet
547Kb / 13P
[Old version datasheet]   CMOS 8-Stage Static Shift Registers
More results

Mô tả tương tự - CD4014BPW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
CD4014B UTC-CD4014B Datasheet
216Kb / 9P
   CMOS 8-STAGE STATIC SHIFT REGISTERS
UCD4021B UTC-UCD4021B_15 Datasheet
235Kb / 10P
   CMOS 8-STAGE STATIC SHIFT REGISTERS
logo
Texas Instruments
CD4014B TI1-CD4014B_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   CMOS 8-stage Static Shift Registers
logo
Unisonic Technologies
UCD4014B UTC-UCD4014B Datasheet
207Kb / 8P
   CMOS 8-STAGE STATIC SHIFT REGISTERS
logo
Intersil Corporation
CD4014BMS INTERSIL-CD4014BMS Datasheet
93Kb / 9P
   CMOS 8-Stage Static Shift Registers
December 1992
logo
Unisonic Technologies
UCD4014B UTC-UCD4014B_15 Datasheet
207Kb / 8P
   CMOS 8-STAGE STATIC SHIFT REGISTERS
logo
Texas Instruments
CD4021B TI-CD4021B Datasheet
547Kb / 13P
[Old version datasheet]   CMOS 8-Stage Static Shift Registers
logo
Unisonic Technologies
UCD4021B UTC-UCD4021B Datasheet
235Kb / 10P
   CMOS 8-STAGE STATIC SHIFT REGISTERS
logo
Renesas Technology Corp
CD4014BMS RENESAS-CD4014BMS Datasheet
372Kb / 9P
   CMOS 8-Stage Static Shift Registers
December 1992
logo
STMicroelectronics
HCC4014B STMICROELECTRONICS-HCC4014B Datasheet
301Kb / 13P
   8-STAGE STATIC SHIFT REGISTERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com