công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH6336 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH6336
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Power MOSFET 12V, ??A, 43m, Single MCPH6
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH6336 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MCH6336 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH6336 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH6336 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH6336 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH6336 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH6336 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MCH6336 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
MCH6336
No. A0958-6/7
Outline Drawing
Land Pattern Example
MCH6336-TL-E, MCH6336-TL-H
Mass (g) Unit
0.008
* For reference mm
Unit: mm
0.65 0.65
0.4


Số phần tương tự - MCH6336

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH6336 SANYO-MCH6336 Datasheet
60Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
MCH6336 SANYO-MCH6336 Datasheet
489Kb / 7P
   General-Purpose Switching Device Applications
logo
ON Semiconductor
MCH6336-TL-E ONSEMI-MCH6336-TL-E Datasheet
543Kb / 7P
   P-Channel Power MOSFET
July, 2013
MCH6336-TL-H ONSEMI-MCH6336-TL-H Datasheet
543Kb / 7P
   P-Channel Power MOSFET
July, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
MCH6336 SANYO-MCH6336_12 Datasheet
489Kb / 7P
   General-Purpose Switching Device Applications
More results

Mô tả tương tự - MCH6336

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LP1481DT2AG LRC-LP1481DT2AG Datasheet
317Kb / 5P
   -12V,Single P-Channel Power MOSFET
logo
ON Semiconductor
EMH1303-TL-E ONSEMI-EMH1303-TL-E Datasheet
490Kb / 7P
   P-Channel Power MOSFET 12V, ??A, 23m, Single EMH8
July, 2013
logo
Will Semiconductor Ltd.
WPM1481 WILLSEMI-WPM1481 Datasheet
1Mb / 8P
   Single P-Channel, -12V, -5.1A, Power MOSFET
WPM1485 WILLSEMI-WPM1485 Datasheet
1Mb / 8P
   Single P-Channel, -12V, -7.4A, Power MOSFET
WPM1488 WILLSEMI-WPM1488 Datasheet
641Kb / 7P
   Single P-Channel, -12V, -1.4A, Power MOSFET
logo
Lowpower Semiconductor ...
LPM9021 POWER-LPM9021 Datasheet
866Kb / 7P
   Single P-Channel, -12V, -6.5A, Power MOSFET
logo
Will Semiconductor Ltd.
WPM1483 WILLSEMI-WPM1483 Datasheet
448Kb / 8P
   Single P-Channel, -12V, -5A, Power MOSFET
logo
MagnaChip Semiconductor...
MDD3754 MGCHIP-MDD3754 Datasheet
688Kb / 6P
   P-Channel Trench MOSFET, -40V, -24.4A, 43m(ohm)
logo
ON Semiconductor
SCH1331-TL-H ONSEMI-SCH1331-TL-H Datasheet
370Kb / 7P
   P-Channel Power MOSFET 12V,3A, 84m Single SCH6
July, 2013
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AON2411 AOSMD-AON2411 Datasheet
259Kb / 5P
   12V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com