công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14040BCPG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14040BCPG
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit Binary Counter
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14040BCPG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC14040BCPG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14040BCPG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14040BCPG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14040BCPG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14040BCPG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14040BCPG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14040BCPG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14040BCPG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC14040BCPG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
MC14040B
http://onsemi.com
3
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Voltages Referenced to VSS)
Characteristic
Symbol
VDD
Vdc
− 55_C
25_C
125_C
Unit
Min
Max
Min
Typ
(Note 2)
Max
Min
Max
Output Voltage
“0” Level
Vin = VDD or 0
“1” Level
Vin = 0 or VDD
VOL
5.0
10
15
0.05
0.05
0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
Vdc
VOH
5.0
10
15
4.95
9.95
14.95
4.95
9.95
14.95
5.0
10
15
4.95
9.95
14.95
Vdc
Input Voltage
“0” Level
(VO = 4.5 or 0.5 Vdc)
(VO = 9.0 or 1.0 Vdc)
(VO = 13.5 or 1.5 Vdc)
“1” Level
(VO = 0.5 or 4.5 Vdc)
(VO = 1.0 or 9.0 Vdc)
(VO = 1.5 or 13.5 Vdc)
VIL
5.0
10
15
1.5
3.0
4.0
2.25
4.50
6.75
1.5
3.0
4.0
1.5
3.0
4.0
Vdc
VIH
5.0
10
15
3.5
7.0
11
3.5
7.0
11
2.75
5.50
8.25
3.5
7.0
11
Vdc
Output Drive Current
(VOH = 2.5 Vdc)
Source
(VOH = 4.6 Vdc)
(VOH = 9.5 Vdc)
(VOH = 13.5 Vdc)
(VOL = 0.4 Vdc)
Sink
(VOL = 0.5 Vdc)
(VOL = 1.5 Vdc)
IOH
5.0
5.0
10
15
– 3.0
– 0.64
– 1.6
– 4.2
– 2.4
– 0.51
– 1.3
– 3.4
– 4.2
– 0.88
– 2.25
– 8.8
– 1.7
– 0.36
– 0.9
– 2.4
mAdc
IOL
5.0
10
15
0.64
1.6
4.2
0.51
1.3
3.4
0.88
2.25
8.8
0.36
0.9
2.4
mAdc
Input Current
Iin
15
± 0.1
±0.00001
± 0.1
± 1.0
mAdc
Input Capacitance
(Vin = 0)
Cin
5.0
7.5
pF
Quiescent Current
(Per Package)
IDD
5.0
10
15
5.0
10
20
0.005
0.010
0.015
5.0
10
20
150
300
600
mAdc
Total Supply Current (Notes 3 & 4)
(Dynamic plus Quiescent,
Per Package)
(CL = 50 pF on all outputs, all
buffers switching)
IT
5.0
10
15
IT = (0.42 mA/kHz) f + IDD
IT = (0.85 mA/kHz) f + IDD
IT = (1.43 mA/kHz) f + IDD
mAdc
2. Data labelled “Typ” is not to be used for design purposes but is intended as an indication of the IC’s potential performance.
3. The formulas given are for the typical characteristics only at 25_C.
4. To calculate total supply current at loads other than 50 pF:
IT(CL) = IT(50 pF) + (CL – 50) Vfk
where: IT is in mA (per package), CL in pF, V = (VDD – VSS) in volts, f in kHz is input frequency, and k = 0.001.


Số phần tương tự - MC14040BCPG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14040BCPG ONSEMI-MC14040BCPG Datasheet
119Kb / 8P
   12?묪it Binary Counter
August, 2005 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC14040BCPG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
HD14040B HITACHI-HD14040B Datasheet
79Kb / 7P
   12-bit Binary Counter
logo
ON Semiconductor
MC14040B ONSEMI-MC14040B_14 Datasheet
128Kb / 8P
   12-Bit Binary Counter
August, 2014 ??Rev. 11
MC14040B ONSEMI-MC14040B Datasheet
215Kb / 8P
   12-Bit Binary Counter
March, 2000 ??Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC4020 FAIRCHILD-MM74HC4020 Datasheet
98Kb / 9P
   14-Stage Binary Counter 12-Stage Binary Counter
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC4040 RENESAS-HD74HC4040 Datasheet
93Kb / 7P
   12-stage Binary Counter
logo
STMicroelectronics
M74HC4040 STMICROELECTRONICS-M74HC4040 Datasheet
356Kb / 11P
   12 STAGE BINARY COUNTER
logo
NXP Semiconductors
HEF4040B PHILIPS-HEF4040B Datasheet
42Kb / 5P
   12-stage binary counter
January 1995
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC4040 FAIRCHILD-74VHC4040_07 Datasheet
333Kb / 9P
   12-Stage Binary Counter
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC4040 HITACHI-HD74HC4040 Datasheet
54Kb / 9P
   12-stage Binary Counter
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV4040A RENESAS-HD74LV4040A Datasheet
185Kb / 11P
   12-stage Binary Counter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com