công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVXT4051DTRG bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LVXT4051DTRG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analog Multiplexer Demultiplexer
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LVXT4051DTRG bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74LVXT4051DTRG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LVXT4051DTRG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LVXT4051DTRG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LVXT4051DTRG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LVXT4051DTRG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LVXT4051DTRG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LVXT4051DTRG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74LVXT4051DTRG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74LVXT4051DTRG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
MC74LVXT4051
http://onsemi.com
6
Figure 4. On Resistance, Test Set−Up
PLOTTER
MINI
COMPUTER
PROGRAMMABLE
POWER
SUPPLY
DC ANALYZER
VCC
DEVICE
UNDER TEST
GND
ANALOG IN
COMMON OUT
GND
*)
Figure 5. Maximum Off Channel Leakage Current,
Any One Channel, Test Set−Up
Figure 6. Maximum On Channel Leakage Current,
Channel to Channel, Test Set−Up
Figure 7. Maximum On Channel Bandwidth, Test Set−Up
OFF
OFF
6
7
8
16
COMMON O/I
VCC
VIH
NC
A
VCC
VEE
VCC
ON
OFF
6
7
8
16
COMMON O/I
VCC
VIL
VCC
VEE
VCC
N/C
A
ANALOG I/O
VEE
VEE
ON
OFF
6
7
8
VCC
VEE
9 − 11
All untested Analog I/O pins
HP11667B
Pwr Splitter
HP4195A
Network Anl
0.1 mF
S1 R1 T1
0.1 mF
50 KW
100 KW
VIS
A
Channel Selects
connected to address
pins on HP4195A and
appropriately configured
to test each switch.


Số phần tương tự - MC74LVXT4051DTRG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVXT4051DTR2 ONSEMI-MC74LVXT4051DTR2 Datasheet
153Kb / 16P
   ANALOG MULTIPLEXER DEMULTIPLEXER HIGH-PERFORMANCE SILICON-GATE CMOS
January, 2002 ??Rev. 3
MC74LVXT4051DTR2 ONSEMI-MC74LVXT4051DTR2 Datasheet
148Kb / 14P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 4
MC74LVXT4051DTR2G ONSEMI-MC74LVXT4051DTR2G Datasheet
158Kb / 14P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 6
More results

Mô tả tương tự - MC74LVXT4051DTRG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVXT8053 ONSEMI-MC74LVXT8053 Datasheet
243Kb / 12P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer
March, 2000 ??Rev. 2
MC74LVX4052 ONSEMI-MC74LVX4052 Datasheet
142Kb / 16P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
January, 2002 ??Rev. 4
logo
System Logic Semiconduc...
SL4053B SLS-SL4053B Datasheet
61Kb / 6P
   Analog Multiplexer Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74LVX4051 ONSEMI-MC74LVX4051_14 Datasheet
168Kb / 15P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 9
MC74LVX8053 ONSEMI-MC74LVX8053_14 Datasheet
172Kb / 12P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 6
MC74LVX4053 ONSEMI-MC74LVX4053_14 Datasheet
160Kb / 14P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 9
logo
System Logic Semiconduc...
SL74HC4053 SLS-SL74HC4053 Datasheet
87Kb / 8P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74LVXT4052 ONSEMI-MC74LVXT4052 Datasheet
142Kb / 16P
   Analog Multiplexer Demultiplexer
January, 2002 ??Rev. 3
MC74LVX4051 ONSEMI-MC74LVX4051 Datasheet
158Kb / 16P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
January, 2002 ??Rev. 5
NLAST4051 ONSEMI-NLAST4051_06 Datasheet
152Kb / 12P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
April, 2006 ??Rev. 4
MC74LVXT8051 ONSEMI-MC74LVXT8051_11 Datasheet
185Kb / 13P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com