công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4040 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện LM4040
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision Micro-Power Shunt Voltage References
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LM4040 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button LM4040 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor LM4040 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor LM4040 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor LM4040 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor LM4040 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LM4040 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor LM4040 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor LM4040 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor LM4040 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
LM4040, LM4041
http://onsemi.com
7
Table 5. DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(IR = 100 mA, TA = −40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25°C.)
Symbol
Units
Limits
Test Conditions
Parameter
Symbol
Units
Max
Typ
Min
Test Conditions
Parameter
5.000 V
DVR/DIR
Reverse Breakdown Voltage
Change with Operating Current
IR_MIN ≤ IR
1 mA
LM4040A, B, C
0.5
1.4
mV
LM4040D
05
1.8
1 mA ≤ IR
15 mA
LM4040A, B, C
3.5
12
LM4040D
3.5
15
ZR
Reverse Dynamic Impedance
IR = 1 mA,
f = 120 Hz,
IAC = 0.1 IR
LM4040A, B
0.5
1.1
W
LM4040C
0.5
1.1
LM4040D
0.5
1.5
eN
Wideband Noise
IR = 100 mA, 10 Hz ≤ f ≤ 10 KHz
800
mVRMS
DVR
Reverse Breakdown Voltage
Long Term Stability
T = 1000 h
120
ppm
VHYST
Thermal Hysteresis (Note 2)
DT = −40°C to +125°C
0.08
%
1. Guaranteed by design.
2. Thermal hysteresis is defined as the difference in voltage measured at +25°C after cycling to temperature −40°C and the 25°C measure-
ment after cycling to temperature +125°C.


Số phần tương tự - LM4040

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4040 NSC-LM4040 Datasheet
365Kb / 30P
   Precision Micropower Shunt Voltage Reference
logo
Texas Instruments
LM4040 TI-LM4040 Datasheet
2Mb / 31P
[Old version datasheet]   REF34xx Low-Drift, Low-Power, Small-Footprint Series Voltage Reference
logo
Micrel Semiconductor
LM4040 MICREL-LM4040 Datasheet
106Kb / 16P
   Precision Micropower Shunt Voltage Reference
logo
Texas Instruments
LM4040 TI-LM4040 Datasheet
2Mb / 31P
[Old version datasheet]   REF34xx Low-Drift, Low-Power, Small-Footprint Series Voltage Reference
REVISED JUNE 2021
LM4040 TI-LM4040 Datasheet
482Kb / 43P
[Old version datasheet]   PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE
More results

Mô tả tương tự - LM4040

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
ZXRE330 DIODES-ZXRE330 Datasheet
522Kb / 8P
   PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCES
logo
Zetex Semiconductors
LM4040 ZETEX-LM4040_07 Datasheet
110Kb / 6P
   Precision micropower shunt voltage references
logo
Diodes Incorporated
LM4041DH5TA DIODES-LM4041DH5TA Datasheet
177Kb / 7P
   PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCES
LM4040 DIODES-LM4040_17 Datasheet
494Kb / 12P
   PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCES
LM4040 DIODES-LM4040 Datasheet
452Kb / 10P
   PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCES
LM4041 DIODES-LM4041 Datasheet
177Kb / 7P
   PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCES
logo
Zetex Semiconductors
LM4040 ZETEX-LM4040_08 Datasheet
951Kb / 12P
   Precision micropower shunt voltage references
logo
Analog Devices
ADR530 AD-ADR530_15 Datasheet
413Kb / 16P
   High Precision Shunt Mode Voltage References
Rev. E
ADR525 AD-ADR525_15 Datasheet
413Kb / 16P
   High Precision Shunt Mode Voltage References
Rev. E
ADR5043 AD-ADR5043_15 Datasheet
425Kb / 16P
   Precision Micropower Shunt Mode Voltage References
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com