công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC9S08LL8CLF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC9S08LL8CLF
Giải thích chi tiết về linh kiện  MC9S08LL16 Series
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC9S08LL8CLF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MC9S08LL8CLF Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08LL8CLF Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08LL8CLF Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08LL8CLF Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08LL8CLF Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08LL8CLF Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08LL8CLF Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08LL8CLF Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08LL8CLF Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 44 page
background image
MC9S08LL16 Series MCU Data Sheet, Rev. 7
Devices in the MC9S08LL16 Series
Freescale Semiconductor
4
1
Devices in the MC9S08LL16 Series
Table 1
summarizes the feature set available in the MC9S08LL16 series of MCUs.
t
The block diagram in Figure 1 shows the structure of the MC9S08LL16 series MCU.
Table 1. MC9S08LL16 Series Features by MCU and Package
Feature
MC9S08LL16
MC9S08LL8
Package
64-pin
LQFP
48-pin
QFN/LQFP
48-pin
QFN/LQFP
FLASH
16,384
(Dual 8K Arrays)
10,240
(8K and 2K
arrays)
RAM
2080
2080
2080
ACMP
yes
yes
yes
ADC
8-ch
8-ch
8-ch
IIC
yes
yes
yes
IRQ
yes
yes
yes
KBI
8
8
8
SCI
yes
yes
yes
SPI
yes
yes
yes
TPM1
2-ch
2-ch
2-ch
TPM2
2-ch
-
-
TOD
Yes
Yes
Yes
LCD
8x24
4x28
8x16
4x20
8x16
4x20
I/O pins1
1 I/O does not include two output-only port pins.
38
31
31


Số phần tương tự - MC9S08LL8CLF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S08LL8 FREESCALE-MC9S08LL8 Datasheet
957Kb / 44P
   MC9S08LL16 Series
More results

Mô tả tương tự - MC9S08LL8CLF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S08LL16 FREESCALE-MC9S08LL16_10 Datasheet
957Kb / 44P
   MC9S08LL16 Series
logo
Riedon Powertron
101-500RB RIEDON-101-500RB Datasheet
318Kb / 2P
   100 Series / SM Series / PC Series
logo
Fairchild Semiconductor
FOD617CSD FAIRCHILD-FOD617CSD Datasheet
723Kb / 12P
   FOD814 Series, FOD817 Series FOD814 Series, FOD817 Series Phototransistor Optocouplers
logo
Littelfuse
SPFR LITTELFUSE-SPFR Datasheet
547Kb / 1P
   SPFR Series and SPFRHV Series
Rev: 071013
logo
Hamamatsu Corporation
C10507-11_ETC_KACC1142E07 HAMAMATSU-C10507-11_ETC_KACC1142E07 Datasheet
898Kb / 9P
   C10507-11 series C10751 series
logo
Texas Instruments
BQ40Z50 TI1-BQ40Z50 Datasheet
943Kb / 30P
[Old version datasheet]   1-Series, 2-Series, 3-Series, and 4-Series Li-Ion Battery Pack Manager
logo
List of Unclassifed Man...
F-CBS-F2 ETC2-F-CBS-F2 Datasheet
45Kb / 1P
   Heat sink is prepared in TUNS100 series, CBS series, DHS200 series and DHS250 series.
logo
Texas Instruments
BQ40Z50-R2 TI1-BQ40Z50-R2 Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   1-Series, 2-Series, 3-Series, and 4-Series Li-Ion Battery Pack Manager
BQ29330DBTRG4 TI-BQ29330DBTRG4 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   2-SERIES, 3-SERIES, AND 4-SERIES CELL LITHIUM-ION
logo
Extech Instruments Corp...
MA435T EXTECH-MA435T Datasheet
364Kb / 1P
   MA430 Series 400A MA430 Series 400A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com