công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7689ACPZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7689ACPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 4-Channel/8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7689ACPZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD7689ACPZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7689ACPZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7689ACPZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7689ACPZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7689ACPZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7689ACPZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7689ACPZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7689ACPZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7689ACPZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 32 page
background image
Data Sheet
AD7682/AD7689
Rev. D | Page 9 of 32
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Table 6.
Parameter
Rating
Analog Inputs
INx,1 COM1
GND − 0.3 V to VDD + 0.3 V
or VDD ± 130 mA
REF, REFIN
GND − 0.3 V to VDD + 0.3 V
Supply Voltages
VDD, VIO to GND
−0.3 V to +7 V
VIO to VDD
−0.3 V to VDD + 0.3 V
DIN, CNV, SCK to GND
−0.3 V to VIO + 0.3 V
SDO to GND
−0.3 V to VIO + 0.3 V
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Junction Temperature
150°C
θJA Thermal Impedance (LFCSP)
47.6°C/W
θJC Thermal Impedance (LFCSP)
4.4°C/W
1 See the
section.
Analog Inputs
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION


Số phần tương tự - AD7689ACPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7689ACPZ AD-AD7689ACPZ Datasheet
826Kb / 28P
   16-Bit, 4-Channel/8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC
REV. 0
AD7689ACPZ AD-AD7689ACPZ Datasheet
743Kb / 35P
   16-Bit, 4-Channel/8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADCs
AD7689ACPZRL7 AD-AD7689ACPZRL7 Datasheet
826Kb / 28P
   16-Bit, 4-Channel/8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC
REV. 0
AD7689ACPZRL7 AD-AD7689ACPZRL7 Datasheet
743Kb / 35P
   16-Bit, 4-Channel/8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADCs
More results

Mô tả tương tự - AD7689ACPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7682 AD-AD7682 Datasheet
826Kb / 28P
   16-Bit, 4-Channel/8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC
REV. 0
AD7949 AD-AD7949_09 Datasheet
548Kb / 32P
   14-Bit, 8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC
REV. B
AD7949 AD-AD7949_17 Datasheet
756Kb / 32P
   14-Bit, 8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC
AD7949 AD-AD7949 Datasheet
744Kb / 28P
   14-Bit, 8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC
REV. A
AD7682 AD-AD7682_17 Datasheet
743Kb / 35P
   16-Bit, 4-Channel/8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADCs
AD7699 AD-AD7699 Datasheet
542Kb / 28P
   16-Bit, 8-Channel, 500 kSPS PulSAR ADC
REV. 0
AD7689 AD-AD7689 Datasheet
1Mb / 20P
   16-Bit, 8-Channel, 250 kSPS PulSAR짰 ADC.
Rev. PrC
AD7694 AD-AD7694_05 Datasheet
348Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. A
AD7685 AD-AD7685 Datasheet
542Kb / 29P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7694 AD-AD7694_17 Datasheet
360Kb / 17P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com