công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD8604ARZ-REEL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices |
|
AD8604ARZ-REEL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices |
5 / 24 page AD8601/AD8602/AD8604 Rev. G | Page 5 of 24 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS THERMAL RESISTANCE Table 3. Parameter Rating Supply Voltage 6 V Input Voltage GND to VS Differential Input Voltage ±6 V Storage Temperature Range −65°C to +150°C Operating Temperature Range −40°C to +125°C Junction Temperature Range −65°C to +150°C Lead Temperature Range (Soldering, 60 sec) 300°C ESD 2 kV HBM θJA is specified for worst-case conditions, that is, a device soldered onto a circuit board for surface-mount packages using a standard 4-layer board. Table 4. Thermal Resistance Package Type θJA θJC Unit 5-Lead SOT-23 (RJ) 190 92 °C/W 8-Lead SOIC (R) 120 45 °C/W 8-Lead MSOP (RM) 142 45 °C/W 14-Lead SOIC (R) 115 36 °C/W 14-Lead TSSOP (RU) 112 35 °C/W 16-Lead QSOP (RQ) 115 36 °C/W Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only; functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational section of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability. ESD CAUTION |
Số phần tương tự - AD8604ARZ-REEL |
|
Mô tả tương tự - AD8604ARZ-REEL |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |