công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD590MF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD590MF
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Terminal IC Temperature Transducer
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD590MF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD590MF Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD590MF Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD590MF Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD590MF Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD590MF Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD590MF Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD590MF Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD590MF Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD590MF Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
Data Sheet
AD590
Rev. G | Page 5 of 16
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Table 3.
Parameter
Rating
Forward Voltage ( E+ or E−)
44 V
Reverse Voltage (E+ to E−)
−20 V
Breakdown Voltage (Case E+ or E−)
±200 V
Rated Performance Temperature Range1
−55°C to +150°C
Storage Temperature Range1
−65°C to +155°C
Lead Temperature (Soldering, 10 sec)
300°C
1 The AD590 was used at −100°C and +200°C for short periods of
measurement with no physical damage to the device. However, the absolute
errors specified apply to only the rated performance temperature range.
Applicable to 2-lead FLATPACK and 3-pin TO-52 packages only.
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only and functional operation of the device at these or
any other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION


Số phần tương tự - AD590MF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD590MF AD-AD590MF Datasheet
3Mb / 16P
   Two-Terminal IC Temperature Transducer
REV. C
AD590MF AD-AD590MF Datasheet
3Mb / 16P
   Two-Twrminal IC Temperature Transducer
REV. C
AD590MF AD-AD590MF Datasheet
346Kb / 16P
   2-Terminal IC Temperature Transducer
Rev. E
AD590MF AD-AD590MF Datasheet
423Kb / 16P
   2-Terminal IC Temperature Transducer
Rev. G
AD590MF AD-AD590MF Datasheet
411Kb / 16P
   2-Terminal IC Temperature Transducer
Rev. G
More results

Mô tả tương tự - AD590MF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD590JH883B AD-AD590JH883B Datasheet
411Kb / 16P
   2-Terminal IC Temperature Transducer
Rev. G
AD590KF AD-AD590KF Datasheet
423Kb / 16P
   2-Terminal IC Temperature Transducer
Rev. G
AD590JRZ AD-AD590JRZ Datasheet
346Kb / 16P
   2-Terminal IC Temperature Transducer
Rev. E
AD590 AD-AD590 Datasheet
3Mb / 16P
   Two-Terminal IC Temperature Transducer
REV. C
logo
Renesas Technology Corp
ISL71590SEH RENESAS-ISL71590SEH Datasheet
608Kb / 17P
   Radiation Hardened, 2-Terminal Temperature Transducer
Sep 14, 2018
logo
Intersil Corporation
ISL71590SEH INTERSIL-ISL71590SEH Datasheet
541Kb / 16P
   Radiation Hardened, 2-Terminal Temperature Transducer.
June 3, 2016
logo
Sensitron
AD590 SENSITRON-AD590 Datasheet
32Kb / 2P
   TWO-TERMINAL TEMPERATURE TRANSDUCER
logo
Analog Devices
AD590JCHIPS AD-AD590JCHIPS Datasheet
3Mb / 16P
   Two-Twrminal IC Temperature Transducer
REV. C
AD592 AD-AD592 Datasheet
302Kb / 8P
   Low Cost, Precision IC Temperature Transducer
REV. A
AD592ANZ AD-AD592ANZ Datasheet
778Kb / 8P
   Low Cost, Precision IC Temperature Transducer
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com