công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM56CIMM bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM56CIMM
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM56 Dual Output Low Power Thermostat
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM56CIMM bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  LM56CIMM Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM56CIMM Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM56CIMM Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM56CIMM Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM56CIMM Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM56CIMM Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM56CIMM Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM56CIMM Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM56CIMM Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
LM56
SNIS120G – APRIL 2000 – REVISED FEBRUARY 2013
www.ti.com
Simplified Block Diagram and Connection Diagram
Block Diagram
Typical Application
VT1 = 1.250V x (R1)/(R1 + R2 + R3)
VT2 = 1.250V x (R1 + R2)/(R1 + R2 + R3)
where:
(R1 + R2 + R3) = 27 k
Ω and
VT1 or T2 = [6.20 mV/°C x T] + 395 mV therefore:
R1 = VT1/(1.25V) x 27 kΩ
R2 = (VT2/(1.25V) x 27 kΩ) − R1
R3 = 27 k
Ω − R1 − R2
Figure 1. Microprocessor Thermal Management
These devices have limited built-in ESD protection. The leads should be shorted together or the device placed in conductive foam
during storage or handling to prevent electrostatic damage to the MOS gates.
2
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2000–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM56


Số phần tương tự - LM56CIMM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM56CIMM NSC-LM56CIMM Datasheet
370Kb / 13P
   Dual Output Low Power Thermostat
LM56CIMM NSC-LM56CIMM Datasheet
791Kb / 13P
   Dual Output Low Power Thermostat
logo
Texas Instruments
LM56CIMM/NOPB TI1-LM56CIMM/NOPB Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   Dual Output Low Power Thermostat
logo
National Semiconductor ...
LM56CIMMX NSC-LM56CIMMX Datasheet
370Kb / 13P
   Dual Output Low Power Thermostat
LM56CIMMX NSC-LM56CIMMX Datasheet
791Kb / 13P
   Dual Output Low Power Thermostat
More results

Mô tả tương tự - LM56CIMM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM56 TI-LM56_15 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM56 Dual Output Low Power Thermostat
LM56 TI1-LM56 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   Dual Output Low Power Thermostat
logo
National Semiconductor ...
LM56 NSC-LM56_06 Datasheet
791Kb / 13P
   Dual Output Low Power Thermostat
LM56 NSC-LM56 Datasheet
370Kb / 13P
   Dual Output Low Power Thermostat
LM66 NSC-LM66 Datasheet
62Kb / 5P
   Dual Output Internally Preset Thermostat
logo
ELM Electronics
ELM341 ELM-ELM341 Datasheet
28Kb / 4P
   LOW POWER THERMOSTAT
logo
Rohm
BDJ0800AHFV ROHM-BDJ0800AHFV Datasheet
1Mb / 16P
   Temperature Sensor IC Low Current Thermostat Output
BDJ0700AHFV ROHM-BDJ0700AHFV Datasheet
1Mb / 16P
   Temperature Sensor IC Low Current Thermostat Output
BDJ0601HFV ROHM-BDJ0601HFV Datasheet
270Kb / 10P
   Low current Thermostat Output Temperature Sensor ICs
BDJ0550HFV ROHM-BDJ0550HFV Datasheet
255Kb / 10P
   Low current Thermostat Output Temperature Sensor ICs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com