công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

K0902G70AP bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Littelfuse

tên linh kiện K0902G70AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Teccor짰 brand Thyristors Standard Bidirectional SIDACs
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

K0902G70AP bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Littelfuse

Back Button K0902G70AP Datasheet HTML 4Page - Littelfuse K0902G70AP Datasheet HTML 5Page - Littelfuse K0902G70AP Datasheet HTML 6Page - Littelfuse K0902G70AP Datasheet HTML 7Page - Littelfuse K0902G70AP Datasheet HTML 8Page - Littelfuse K0902G70AP Datasheet HTML 9Page - Littelfuse K0902G70AP Datasheet HTML 10Page - Littelfuse K0902G70AP Datasheet HTML 11Page - Littelfuse K0902G70AP Datasheet HTML 12Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
9
Revised: December 9, 2011 01:32 PM
©2011 Littelfuse, Inc
Teccor® brand Thyristors
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to http://www.littelfuse.com for current information.
Standard Bidirectional SIDACs
Kxxxzy Series
Packing Options
Part Number
Marking
Weight
Packaging Mode
Base Quantity
Kxxx0G
Kxxx0G
0.38g
Bulk
1000
Kxxx0GRP
Kxxx0G
0.38g
Reel Pack
5000
Kxxx2G
Kxxx2G
0.38g
Bulk
1000
Kxxx2GRP
Kxxx2G
0.38g
Reel Pack
5000
Kxxx0SRP
KxxS
0.1g
Reel Pack
2500
Kxxx0E70
Kxxx0E
0.17g
Bulk
2000
Kxxx0E70AP
Kxxx0E
0.17g
Ammo Pack
2000
Kxxx0E70RP2
Kxxx0E
0.17g
Reel Pack
2000
Kxxx0E70RP3
Kxxx0E
0.17g
Reel Pack
2000
Note: xxx or xx = voltage
DO-214 Embossed Carrier Reel Pack (RP) Specifications
0.472
(12.0)
0.36
(9.2)
0.315
(8.0)
0.157
(4.0)
0.49
(12.4)
0.512 (13.0) Arbor
Hole Dia.
12.99
(330.0)
Dimensions
are in inches
(and millimeters).
Direction of Feed
0.059 DIA
(1.5)
Cover tape


Số phần tương tự - K0902G70AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dongguan City Niuhang E...
K090 NIUHANG-K090 Datasheet
2Mb / 3P
   HIGH VOLTAGE BIDIRECTIONAL TRIGGER DIODE
logo
Shanghai Leiditech Elec...
K0900 LEIDITECH-K0900 Datasheet
644Kb / 6P
   High voltage lamp ignitors
logo
Teccor Electronics
K0900E70 TECCOR-K0900E70 Datasheet
2Mb / 224P
   Thyristor Product Catalog
logo
Littelfuse
K0900E70 LITTELFUSE-K0900E70 Datasheet
181Kb / 7P
   High-voltage lamp ignitors
logo
Teccor Electronics
K0900G TECCOR-K0900G Datasheet
2Mb / 224P
   Thyristor Product Catalog
More results

Mô tả tương tự - K0902G70AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
K1050SRP LITTELFUSE-K1050SRP Datasheet
431Kb / 12P
   Teccor짰 brand Thyristors Standard Bidirectional SIDACs
K2000GH LITTELFUSE-K2000GH Datasheet
247Kb / 10P
   Teccor짰 brand Thyristors High Energy Bidirectional SIDACs
HT34B LITTELFUSE-HT34B Datasheet
261Kb / 8P
   Teccor짰 brand Thyristors Standard Bidirectional DIAC Trigger
K2201GRP LITTELFUSE-K2201GRP Datasheet
225Kb / 6P
   Teccor짰 brand Thyristors
S6S1RP LITTELFUSE-S6S1RP Datasheet
293Kb / 10P
   Teccor짰 brand Thyristors
P1100G_LRP LITTELFUSE-P1100G_LRP Datasheet
406Kb / 4P
   Teccor짰 brand Protection Thyristors
K2201G LITTELFUSE-K2201G Datasheet
224Kb / 6P
   Teccor brand Thyristors Multipulse SIDACs
L4X3RP LITTELFUSE-L4X3RP Datasheet
385Kb / 10P
   Teccor짰 brand Thyristors 0.8 Amp Sensitive & Standard Triacs
S8012DRP LITTELFUSE-S8012DRP Datasheet
351Kb / 8P
   Teccor짰 brand Thyristors 12 Amp Standard SCRs
Q6X3RP LITTELFUSE-Q6X3RP Datasheet
836Kb / 9P
   Teccor짰 brand Thyristors 1 Amp Sensitive & Standard Triacs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com