công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MLZ1005M2R2WT bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - TDK Electronics

tên linh kiện MLZ1005M2R2WT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inductors for Decoupling Circuits
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

MLZ1005M2R2WT bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - TDK Electronics

Back Button MLZ1005M2R2WT Datasheet HTML 3Page - TDK Electronics MLZ1005M2R2WT Datasheet HTML 4Page - TDK Electronics MLZ1005M2R2WT Datasheet HTML 5Page - TDK Electronics MLZ1005M2R2WT Datasheet HTML 6Page - TDK Electronics MLZ1005M2R2WT Datasheet HTML 7Page - TDK Electronics MLZ1005M2R2WT Datasheet HTML 8Page - TDK Electronics MLZ1005M2R2WT Datasheet HTML 9Page - TDK Electronics MLZ1005M2R2WT Datasheet HTML 10Page - TDK Electronics MLZ1005M2R2WT Datasheet HTML 11Page - TDK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
• All specifications are subject to change without notice.
002-06 / 20120514 / e533_mlz
(9/10)
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
IMPEDANCE vs. FREQUENCY CHARACTERISTICS
INDUCTANCE CHANGE vs. DC SUPERPOSITION CHARACTERISTICS
TEMPERATURE CHARACTERISTICS
E4991A+16192
1
10
100
1000
10000
1
10
100
1000
Frequency(MHz)
R47
R10
E4991A+16192
10
100
1000
10000
100000
1
10
100
1000
Frequency(MHz)
470W
100W
2R2W
E4991A+16192
1
10
100
1000
10000
1
10
100
1000
Frequency(MHz)
100L
2R2L
4R7L
0.01
0.1
1
0.1
1
10
100
1000
DC current(mA)
R47
R10
0.1
1
100
10
0.1
1
10
100
1000
DC current(mA)
470W
100W
2R2W
0.1
1
10
100
1000
DC current(mA)
0.1
1
100
10
100L
2R2L
4R7L
0
0
200
400
600
800
1000
DC current(mA)
60
50
40
30
20
10
470W
100W
2R2W
100L
2R2L
4R7L
R47D
R10D


Số phần tương tự - MLZ1005M2R2WT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TDK Electronics
MLZ1005M2R2WT000 TDK-MLZ1005M2R2WT000 Datasheet
157Kb / 3P
   Inductors (Coils)
More results

Mô tả tương tự - MLZ1005M2R2WT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TDK Electronics
NLC565050T-331K-PF TDK-NLC565050T-331K-PF Datasheet
171Kb / 16P
   Inductors for Decoupling Circuits
NLCV32T-151K-PF TDK-NLCV32T-151K-PF Datasheet
171Kb / 16P
   Inductors for Decoupling Circuits
NLCV32T-2R2M-PF TDK-NLCV32T-2R2M-PF Datasheet
171Kb / 16P
   Inductors for Decoupling Circuits
MLZ2012E4R7MT TDK-MLZ2012E4R7MT Datasheet
190Kb / 11P
   Inductors for Decoupling Circuits
ADL3225V TDK-ADL3225V Datasheet
177Kb / 9P
   Inductors for decoupling circuits
NLFC453232T TDK-NLFC453232T Datasheet
333Kb / 16P
   Inductors for Decoupling Circuits
NLCV25TR10MEFR TDK-NLCV25TR10MEFR Datasheet
378Kb / 10P
   Inductors for Decoupling Circuits
NLCV25T-100K-EF TDK-NLCV25T-100K-EF_15 Datasheet
178Kb / 10P
   Inductors for Decoupling Circuits Wound Ferrite
NLCV32T-4R7M-PF TDK-NLCV32T-4R7M-PF Datasheet
171Kb / 16P
   Inductors for Decoupling Circuits Wound/For Current
MLZ2012N1R5LT000 TDK-MLZ2012N1R5LT000 Datasheet
200Kb / 15P
   Inductors for Decoupling Circuits Multilayer Ferrite
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com