công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQP11N40C bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQP11N40C
Giải thích chi tiết về linh kiện  FQP11N40C / FQPF11N40C N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP11N40C bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FQP11N40C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP11N40C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP11N40C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP11N40C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP11N40C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP11N40C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP11N40C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQP11N40C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FQP11N40C Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
FQP11N40C / FQPF11N40C Rev. C1
www.fairchildsemi.com
9
Mechanical Dimensions
Figure 17. TO220, Molded, 3-Lead, Full Pack, EIAJ SC91, Straight Lead
Package drawings are provided as a service to customers considering Fairchild components. Drawings may change in any manner
without notice. Please note the revision and/or date on the drawing and contact a Fairchild Semiconductor representative to verify or
obtain the most recent revision. Package specifications do not expand the terms of Fairchild’s worldwide terms and conditions, specif-
ically the warranty therein, which covers Fairchild products.
Always visit Fairchild Semiconductor’s online packaging area for the most recent package drawings:
http://www.fairchildsemi.com/package/packageDetails.html?id=PN_TF220-003


Số phần tương tự - FQP11N40C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQP11N40C FAIRCHILD-FQP11N40C Datasheet
709Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
FQP11N40C FAIRCHILD-FQP11N40C_08 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQP11N40C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB11N40CTM FAIRCHILD-FQB11N40CTM Datasheet
977Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
FQPF11N40CT FAIRCHILD-FQPF11N40CT Datasheet
709Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
FQU8P10TU FAIRCHILD-FQU8P10TU Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -6.6 A, 530 m廓
FQB9N50CTM FAIRCHILD-FQB9N50CTM Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 500 V, 9 A, 800 m廓
FQD17P06TF FAIRCHILD-FQD17P06TF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 100 V, 15.6 A, 100 m廓
FQD20N06LTM FAIRCHILD-FQD20N06LTM Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 17.2 A, 42 m廓
FQD10N20LTM FAIRCHILD-FQD10N20LTM Datasheet
765Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 7.6 A, 360 m廓
FQB19N20LTM FAIRCHILD-FQB19N20LTM Datasheet
868Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 21 A, 140 m廓
FQD4P40TM FAIRCHILD-FQD4P40TM Datasheet
917Kb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -400 V, -2.7 A, 3.1 廓
FQB50N06LTM FAIRCHILD-FQB50N06LTM Datasheet
836Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 52.4 A, 21 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com